công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMZ31506EVM-692 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LMZ31506EVM-692
Giải thích chi tiết về linh kiện  Simple Switcher짰 Power Module Evaluation Module
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LMZ31506EVM-692 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button LMZ31506EVM-692 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LMZ31506EVM-692 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LMZ31506EVM-692 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LMZ31506EVM-692 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMZ31506EVM-692 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMZ31506EVM-692 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMZ31506EVM-692 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LMZ31506EVM-692 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LMZ31506EVM-692 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 22 page
background image
2.5V,480kHz
1.8V,480kHz
1.5V,480kHz
1.2V,480kHz
0
1
2
3
4
5
6
7
I -LoadCurrent- A
L
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
PVIN=5V
5V,780kHz
3.3V,630kHz
PVIN=12V
0
1
2
3
4
5
6
7
I -LoadCurrent- A
L
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
www.ti.com
Typical Performance Data
5.3
Efficiency vs Output Voltage/Frequency, PVIN = 12 V
Figure 4. Efficiency vs Output Voltage at 25°C
5.4
Efficiency vs Output Voltage/Frequency, PVIN = 5 V
Figure 5. Efficiency vs Output Voltage/Frequency at 25°C
7
SNVU295 – JULY 2013
LMZ31506H, LMZ31503 and LMZ31506 Simple Switcher® Power Module
Evaluation Module
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2013, Texas Instruments Incorporated


Số phần tương tự - LMZ31506EVM-692

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMZ31506 TI1-LMZ31506 Datasheet
973Kb / 30P
[Old version datasheet]   6A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 2.95V-14.5V Input and Current Sharing in QFN Package
LMZ31506 TI1-LMZ31506 Datasheet
837Kb / 30P
[Old version datasheet]   6A SIMPLE SWITCHER Power Module with 2.95V-14.5V Input and Current Sharing
LMZ31506H TI1-LMZ31506H Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   6A SIMPLE SWITCHER Power Module with 4.5V-14.5V Input in QFN Package
LMZ31506H TI1-LMZ31506H Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   6A SIMPLE SWITCHER Power Module with 4.5V-14.5V Input in QFN Package
LMZ31506HRUQR TI1-LMZ31506HRUQR Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   6A SIMPLE SWITCHER Power Module with 4.5V-14.5V Input in QFN Package
More results

Mô tả tương tự - LMZ31506EVM-692

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMZ31704EVM-003 TI-LMZ31704EVM-003 Datasheet
628Kb / 12P
[Old version datasheet]   Simple Switcher짰 Power Module Evaluation Module
LMZ34002EVM-001 TI-LMZ34002EVM-001 Datasheet
347Kb / 13P
[Old version datasheet]   Negative Output Voltage Simple Switcher짰 Power Module Evaluation Module
LMZ34002 TI1-LMZ34002_14 Datasheet
348Kb / 14P
[Old version datasheet]   Using the LMZ34002: Negative Output Voltage Simple Switcher짰 Power Module Evaluation Module
logo
National Semiconductor ...
LMZ10504 NSC-LMZ10504 Datasheet
657Kb / 22P
   4A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 5.5V Maximum
LMZ14203 NSC-LMZ14203_2 Datasheet
1Mb / 6P
   Inverting Application for the SIMPLE SWITCHER짰 Power Module
LMZ14203 NSC-LMZ14203 Datasheet
1Mb / 18P
   3A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 42V Maximum
logo
Texas Instruments
LMZ20502EVM TI-LMZ20502EVM Datasheet
3Mb / 13P
[Old version datasheet]   LMZ20502 SIMPLE SWITCHER짰 Evaluation Board
LMZ20501EVM TI-LMZ20501EVM Datasheet
3Mb / 13P
[Old version datasheet]   LMZ20502 SIMPLE SWITCHER짰 Evaluation Board
LMZ20501 TI1-LMZ20501 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   1.0 A SIMPLE SWITCHER짰 Nano Module
logo
National Semiconductor ...
LMZ12003 NSC-LMZ12003 Datasheet
1Mb / 16P
   3A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 20V Maximum
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com