công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM555 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM555
Giải thích chi tiết về linh kiện  Timer
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM555 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button LM555 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM555 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM555 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM555 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM555 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM555 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM555 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LM555 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LM555 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 25 page
background image
LM555
www.ti.com
SNAS548D – FEBRUARY 2000 – REVISED JANUARY 2015
Device Functional Modes (continued)
VCC = 5 V
Top Trace: Output 5V/Div.
TIME = 20
μs/DIV.
Bottom Trace: Capacitor Voltage 1V/Div.
RA = 3.9 kΩ
RB = 3 kΩ
C = 0.01
μF
Figure 15. Astable Waveforms
The charge time (output high) is given by:
t1 = 0.693 (RA + RB) C
(1)
And the discharge time (output low) by:
t2 = 0.693 (RB) C
(2)
Thus the total period is:
T = t1 + t2 = 0.693 (RA +2RB) C
(3)
The frequency of oscillation is:
(4)
Figure 16 may be used for quick determination of these RC values.
The duty cycle is:
(5)
Figure 16. Free Running Frequency
Copyright © 2000–2015, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
11
Product Folder Links: LM555


Số phần tương tự - LM555

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM555 NSC-LM555 Datasheet
822Kb / 12P
   Timer
logo
Fairchild Semiconductor
LM555 FAIRCHILD-LM555 Datasheet
150Kb / 14P
   Single Timer
logo
Harris Corporation
LM555 HARRIS-LM555 Datasheet
79Kb / 6P
   Timers for Timing Delays and Oscillator Application in Commercial, Industrial and Military Equipment
logo
Fairchild Semiconductor
LM555 FAIRCHILD-LM555 Datasheet
282Kb / 13P
   Single Timer
logo
ON Semiconductor
LM555 ONSEMI-LM555 Datasheet
473Kb / 15P
   Single Timer
January 2013 Rev. 1.1.0
More results

Mô tả tương tự - LM555

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
FOTEK CONTROLS CO., LTD...
TDVN-M3 FOTEK-TDVN-M3 Datasheet
196Kb / 1P
   TWIN TIMER & DEFROSTING TIMER
logo
Festo Corporation.
PZVT-120-SEC FESTO-PZVT-120-SEC Datasheet
83Kb / 1P
   Timer
PZVT-99999-MIN-B FESTO-PZVT-99999-MIN-B Datasheet
84Kb / 1P
   Timer
PZVT-3-SEC FESTO-PZVT-3-SEC Datasheet
83Kb / 1P
   Timer
PZVT-30-SEC FESTO-PZVT-30-SEC Datasheet
83Kb / 1P
   Timer
PZVT-999-SEC-B FESTO-PZVT-999-SEC-B Datasheet
84Kb / 1P
   Timer
logo
Microsemi Corporation
TSC355 MICROSEMI-TSC355 Datasheet
489Kb / 4P
   Timer
logo
National Semiconductor ...
LM555 NSC-LM555 Datasheet
822Kb / 12P
   Timer
logo
Festo Corporation.
PZVT-300-SEC FESTO-PZVT-300-SEC Datasheet
83Kb / 1P
   Timer
logo
NXP Semiconductors
NE555 PHILIPS-NE555 Datasheet
120Kb / 7P
   Timer
August 31, 1994
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com