công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMX2434 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LMX2434
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual High-Frequency Synthesizer
Download  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LMX2434 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button LMX2434 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMX2434 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMX2434 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMX2434 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LMX2434 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LMX2434 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LMX2434 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LMX2434 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LMX2434 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 53 page
background image
LMX2430, LMX2433, LMX2434
SNAS187D – FEBRUARY 2003 – REVISED JANUARY 2016
www.ti.com
Sensitivity (continued)
VCC = EN = 2.25 V
VCC = EN = 2.75 V
Figure 13. LMX243x OSCin Input Voltage vs Frequency
Figure 14. LMX243x OSCin Input Voltage vs Frequency
7.6.2 Charge Pump
VCC = EN = 2.5 V
−40°C ≤ TA ≤ +85°C
VCC = EN = 2.5 V
−40°C ≤ TA ≤ +85°C
Figure 15. LMX243x RF Charge-Pump Sweeps
Figure 16. LMX243x IF Charge-Pump Sweeps
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2003–2016, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LMX2430 LMX2433 LMX2434


Số phần tương tự - LMX2434

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMX2434 NSC-LMX2434 Datasheet
943Kb / 49P
   PLLatinum Dual High Frequency Synthesizer for RF Personal Communications
logo
Texas Instruments
LMX2434 TI1-LMX2434 Datasheet
4Mb / 48P
[Old version datasheet]   PLLatinum??Dual High Frequency Synthesizer for RF Personal Communications
logo
National Semiconductor ...
LMX2434SLEX NSC-LMX2434SLEX Datasheet
943Kb / 49P
   PLLatinum Dual High Frequency Synthesizer for RF Personal Communications
LMX2434TM NSC-LMX2434TM Datasheet
943Kb / 49P
   PLLatinum Dual High Frequency Synthesizer for RF Personal Communications
LMX2434TMX NSC-LMX2434TMX Datasheet
943Kb / 49P
   PLLatinum Dual High Frequency Synthesizer for RF Personal Communications
More results

Mô tả tương tự - LMX2434

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU2630F ROHM-BU2630F Datasheet
143Kb / 8P
   Dual PLL frequency synthesizer
logo
Motorola, Inc
MC145149 MOTOROLA-MC145149 Datasheet
157Kb / 12P
   Dual PLL Frequency Synthesizer
logo
Intersil Corporation
HFA3524 INTERSIL-HFA3524 Datasheet
172Kb / 15P
   2.5GHz/600MHz Dual Frequency Synthesizer
March 2000
logo
Sanyo Semicon Device
LM7006 SANYO-LM7006 Datasheet
275Kb / 7P
   Dual PLL Frequency Synthesizer Circuit
logo
Integrated Device Techn...
844S42I IDT-844S42I Datasheet
428Kb / 28P
   Dual Output RF Frequency Synthesizer
logo
Toshiba Semiconductor
TB31251FL TOSHIBA-TB31251FL Datasheet
573Kb / 15P
   1.4GHz DUAL-PLL FREQUENCY SYNTHESIZER
logo
NXP Semiconductors
UMA1005T PHILIPS-UMA1005T Datasheet
88Kb / 24P
   Dual low-power frequency synthesizer
November 1994
logo
Renesas Technology Corp
ICS844S42I RENESAS-ICS844S42I Datasheet
705Kb / 29P
   Dual Output RF Frequency Synthesizer
April 28, 2016
logo
Motorola, Inc
MC12429 MOTOROLA-MC12429 Datasheet
123Kb / 12P
   HIGH FREQUENCY CLOCK SYNTHESIZER
logo
Fujitsu Component Limit...
MB15F73UL FUJITSU-MB15F73UL_01 Datasheet
265Kb / 27P
   Dual Serial Input PLL Frequency Synthesizer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com