công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMX2486SQ bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LMX2486SQ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Power Dual PLLatinum Frequency Synthesizers
Download  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LMX2486SQ bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button LMX2486SQ Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LMX2486SQ Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMX2486SQ Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMX2486SQ Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMX2486SQ Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LMX2486SQ Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LMX2486SQ Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LMX2486SQ Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LMX2486SQ Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 47 page
background image
0
25
fOSCin (MHz)
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
20
15
5
TA = -40
oC
TA = 85
oC
TA = 25
oC
10
TA = -40
oC, 25oC, and 85oC
0
25
fOSCin (MHz)
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
20
15
5
VCC =2.5V
VCC = 3.6V
VCC = 3.0V
10
VCC = 2.5V, 3.0V, and 3.6V
LMX2486
www.ti.com
SNAS324B – JANUARY 2006 – REVISED JANUARY 2016
Sensitivity (continued)
Typical characteristics do not imply any sort of ensured specification. Ensured specifications are in the Electrical
Characteristics section.
TA = 25°C, OSC_2X =1
VCC = 3.0 V, OSC_2X = 1
Figure 8. OSCin Sensitivity
Figure 9. OSCin Sensitivity
Copyright © 2006–2016, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Links: LMX2486


Số phần tương tự - LMX2486SQ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMX2486 NSC-LMX2486 Datasheet
870Kb / 37P
   1.0 GHz - 4.5 GHz High Performance Delta-Sigma Low Power Dual PLLatinum TM Frequency Synthesizers with 3.0 GHz Integer PLL
logo
Texas Instruments
LMX2486 TI1-LMX2486 Datasheet
1Mb / 41P
[Old version datasheet]   1.0 GHz - 4.5 GHz High Performance Delta-Sigma Low Power Dual PLLatinum??Frequency Synthesizers with 3.0 GHz Integer PLL
LMX2486 TI1-LMX2486_14 Datasheet
1Mb / 41P
[Old version datasheet]   1.0 GHz - 4.5 GHz High Performance Delta-Sigma Low Power Dual PLLatinum??Frequency Synthesizers with 3.0 GHz Integer PLL
More results

Mô tả tương tự - LMX2486SQ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMX2485Q-Q1 TI1-LMX2485Q-Q1 Datasheet
1Mb / 50P
[Old version datasheet]   Low Power Dual PLLatinum Frequency Synthesizers
LMX2487 TI1-LMX2487 Datasheet
1Mb / 49P
[Old version datasheet]   Low-Power Dual PLLatinum Frequency Synthesizers
LMX2487E TI1-LMX2487E Datasheet
1Mb / 47P
[Old version datasheet]   Low-Power Dual PLLatinum Frequency Synthesizers
logo
Analog Devices
ADF4217L AD-ADF4217L Datasheet
273Kb / 24P
   Dual Low Power Frequency Synthesizers
REV. C
ADF4218L AD-ADF4218L_15 Datasheet
290Kb / 24P
   Dual Low Power Frequency Synthesizers
REV. C
ADF4217L AD-ADF4217L_15 Datasheet
290Kb / 24P
   Dual Low Power Frequency Synthesizers
REV. C
ADF4219L AD-ADF4219L_15 Datasheet
290Kb / 24P
   Dual Low Power Frequency Synthesizers
REV. C
logo
National Semiconductor ...
LMX1600 NSC-LMX1600_05 Datasheet
628Kb / 17P
   PLLatinum??Low Cost Dual Frequency Synthesizer
LMX1600 NSC-LMX1600 Datasheet
196Kb / 14P
   PLLatinum??Low Cost Dual Frequency Synthesizer
LMX2485 NSC-LMX2485_08 Datasheet
744Kb / 40P
   50 MHz - 3.0 GHz High Performance Delta-Sigma Low Power Dual PLLatinum??Frequency Synthesizers with 800MHz Integer PLL
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com