công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1120-EK bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Silicon Laboratories

tên linh kiện SI1120-EK
Giải thích chi tiết về linh kiện  EVALUATION KIT USERS GUIDE
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SILABS [Silicon Laboratories]
Trang chủ  http://www.silabs.com
Logo SILABS - Silicon Laboratories

SI1120-EK bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Silicon Laboratories

Back Button SI1120-EK Datasheet HTML 2Page - Silicon Laboratories SI1120-EK Datasheet HTML 3Page - Silicon Laboratories SI1120-EK Datasheet HTML 4Page - Silicon Laboratories SI1120-EK Datasheet HTML 5Page - Silicon Laboratories SI1120-EK Datasheet HTML 6Page - Silicon Laboratories SI1120-EK Datasheet HTML 7Page - Silicon Laboratories SI1120-EK Datasheet HTML 8Page - Silicon Laboratories SI1120-EK Datasheet HTML 9Page - Silicon Laboratories SI1120-EK Datasheet HTML 10Page - Silicon Laboratories  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
Si1120-EK
Rev. 0.3
7
The data for these channels represents a measurement of the duration of the Si1120’s PRX low time, as seen
by the C8051F930 MCU. The Y axis indicates the number of 6.125 MHz clock cycles that occurred while PRX
was low. The maximum output limit of the Si1120 is 2 ms, which would correspond to 12250 counts of a
6.125 MHz clock.
2. Linearized distance measurements for each IR channel. The raw proximity values output from the Si1120 will be
exponentially larger the closer an object is to the sensor. The channels labeled “Radius 1”, “Radius 2” and
“Radius 3” are linearizations of the raw data output from the sensor when illuminating the three different
selected emitters. To use the example effectively, the shorting blocks on header J1 should be set according to
the diagram in Figure 1. This will select D1, D4, and D7 as the three reference emitters.
3. Calculated coordinate measurements. The linearized IR proximity measurements are used to calculate X (left-
to-right), y (up-to-down) and a Z (far-to-near) measurements.
Due to the nature of infrared proximity measurements, the object’s size and reflectivity will have an impact on the
values measured.


Số phần tương tự - SI1120-EK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon Laboratories
Si1120-A-GM SILABS-Si1120-A-GM Datasheet
201Kb / 20P
   PROXIMITY/AMBIENT LIGHT SENSOR WITH PWM OUTPUT
logo
List of Unclassifed Man...
SI1120-A-GMR ETC2-SI1120-A-GMR Datasheet
201Kb / 20P
   PROXIMITY/AMBIENT LIGHT SENSOR WITH PWM OUTPUT
More results

Mô tả tương tự - SI1120-EK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon Laboratories
CP2103-EK SILABS-CP2103-EK Datasheet
214Kb / 8P
   EVALUATION KIT USERS GUIDE
CP2120-EK SILABS-CP2120-EK Datasheet
338Kb / 8P
   EVALUATION KIT USERS GUIDE
CP2102-EK SILABS-CP2102-EK Datasheet
223Kb / 8P
   EVALUATION KIT USERS GUIDE
CP2114-EK SILABS-CP2114-EK Datasheet
1Mb / 26P
   EVALUATION KIT USERS GUIDE
SI1102-EK SILABS-SI1102-EK Datasheet
81Kb / 4P
   EVALUATION KIT USERS GUIDE
CP2130-EK SILABS-CP2130-EK Datasheet
1Mb / 32P
   EVALUATION KIT USERS GUIDE
CP2101-EK SILABS-CP2101-EK Datasheet
218Kb / 8P
   EVALUATION KIT USERS GUIDE
logo
List of Unclassifed Man...
EVAL-868-ES ETC2-EVAL-868-ES Datasheet
309Kb / 5P
   ES SERIES BASIC EVALUATION KIT USERS GUIDE
logo
Silicon Laboratories
SI8718 SILABS-SI8718 Datasheet
1Mb / 16P
   EVALUATION BOARD USERS GUIDE
logo
M/A-COM Technology Solu...
28478-EVMD-001-A MA-COM-28478-EVMD-001-A_15 Datasheet
506Kb / 79P
   Evaluation Module Users Guide
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com