công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1102 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Silicon Laboratories

tên linh kiện SI1102
Giải thích chi tiết về linh kiện  OPTICAL PROXIMITY DETECTOR
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SILABS [Silicon Laboratories]
Trang chủ  http://www.silabs.com
Logo SILABS - Silicon Laboratories

SI1102 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Silicon Laboratories

  SI1102 Datasheet HTML 1Page - Silicon Laboratories SI1102 Datasheet HTML 2Page - Silicon Laboratories SI1102 Datasheet HTML 3Page - Silicon Laboratories SI1102 Datasheet HTML 4Page - Silicon Laboratories SI1102 Datasheet HTML 5Page - Silicon Laboratories SI1102 Datasheet HTML 6Page - Silicon Laboratories SI1102 Datasheet HTML 7Page - Silicon Laboratories SI1102 Datasheet HTML 8Page - Silicon Laboratories SI1102 Datasheet HTML 9Page - Silicon Laboratories Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
Si1102
Rev. 1.0
5
Table 3. Electrical Characteristics
Parameter
Symbol
Conditions/Notes
Min
Typ
Max
Units
PRX Logic High Level
VOH
VDD =3.3 V, Iprx=4mA
VDD – 0.6
V
PRX Logic Low Level
VOL
VDD = 3.3 V, Iprx = –4 mA
0.6
V
IDD Shutdown
IDD
SREN = VDD, FR = 0,
VDD =3.3 V
—0.1
1.0
µA
IDD Average Current
SREN = 0 V, VDD = 3.3 V, FR = 0
30
120
200
µA
IDD Average Current
SREN = 0 V, VDD =3.3 V,
FR = open
—5
20
µA
IDD Current during Transmit,
Saturated Driver
VDD = 3.3 V, LED I = 100 mA
8
mA
IDD Current during Transmit,
Not Saturated
VDD = 3.3 V, LED I = 400 mA
5
14
30
mA
Sample Strobe Rate1
FR
VDD = 3.3 V, R2 = 0 
100
250
600
Hz
Sample Strobe Rate1
FR
VDD =3.3 V, R2 =100 k
—7
30
Hz
Sample Strobe Rate1
FR
VDD = 3.3 V, R2 = (open)
2
8
Hz
Min. Detectable
Reflectance Input
Emin
VDD = 3.3 V, 850 nm source
1
µW/
cm2
SREN Low to TXO Active
Tden
VDD = 3.3 V
200
500
1000
µs
TXO Leakage Current
Itxo_sd
VDD = 3.3 V, no strobe
0.01
1
µA
TXO Current2
Itxo1V
VTXO =1V, VDD = 3.3 V
100
380
600
mA
TXO Saturation Voltage
Vsat
ITXO = ITXO1V x 80%
0.5
0.7
V
Notes:
1. Max column also applies to VDD > 3.6 V. See Figure 6.
2. When operating at VDD = 2.0 V, the typical TXO current is 250 mA.


Số phần tương tự - SI1102

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon Laboratories
SI1102 SILABS-SI1102 Datasheet
1Mb / 22P
   DESIGNERS GUIDE
SI1102-EK SILABS-SI1102-EK Datasheet
81Kb / 4P
   EVALUATION KIT USERS GUIDE
SI1102EK SILABS-SI1102EK Datasheet
654Kb / 3P
   The Si1102 Evaluation Kit contains the following items
Rev. 0.1 10/09
More results

Mô tả tương tự - SI1102

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
CS209A ONSEMI-CS209A Datasheet
219Kb / 8P
   Proximity Detector
July, 2006 ??Rev. 3
logo
Cherry Semiconductor Co...
CS209A CHERRY-CS209A Datasheet
166Kb / 6P
   Proximity Detector
logo
ams AG
TSL2671 AMSCO-TSL2671 Datasheet
725Kb / 27P
   DIGITAL PROXIMITY DETECTOR
logo
TEXAS ADVANCED OPTOELEC...
TMD26723 TAOS-TMD26723 Datasheet
1Mb / 29P
   DIGITAL PROXIMITY DETECTOR
logo
ams AG
TSL26721 AMSCO-TSL26721 Datasheet
750Kb / 46P
   Digital Proximity Detector
TMD2672 AMSCO-TMD2672 Datasheet
1Mb / 29P
   DIGITAL PROXIMITY DETECTOR
logo
TEXAS ADVANCED OPTOELEC...
TMD26713 TAOS-TMD26713 Datasheet
1Mb / 29P
   DIGITAL PROXIMITY DETECTOR
logo
ams AG
TMD26721 AMSCO-TMD26721 Datasheet
1Mb / 29P
   DIGITAL PROXIMITY DETECTOR
TMD2671 AMSCO-TMD2671 Datasheet
1Mb / 29P
   DIGITAL PROXIMITY DETECTOR
TSL2672 AMSCO-TSL2672 Datasheet
749Kb / 31P
   DIGITAL PROXIMITY DETECTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com