công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AZV5001RA4-7 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện AZV5001RA4-7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Power Headset Detection IC in Miniaturized Package
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

AZV5001RA4-7 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Diodes Incorporated

  AZV5001RA4-7 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated AZV5001RA4-7 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated AZV5001RA4-7 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated AZV5001RA4-7 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated AZV5001RA4-7 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated AZV5001RA4-7 Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated AZV5001RA4-7 Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated AZV5001RA4-7 Datasheet HTML 8Page - Diodes Incorporated AZV5001RA4-7 Datasheet HTML 9Page - Diodes Incorporated Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
AZV5001
Document number: DS37993 Rev. 2 - 2
4 of 12
www.diodes.com
August 2015
© Diodes Incorporated
AZV5001
Functional Block Diagram
Figure 3
Pin Descriptions
AZV5001
Pin Name
Pin Number
Function
GND
1
Negative power supply pin; this pin is connected to the system ground
MIC
2
MIC output pin with open drain output type; When the headset is asserted, then MIC is pulled
up to the MIC bias voltage with a pull-up resistor. When the headset is not asserted, then MIC
is pulled low.
G_Detect
3
Ground detection pin
L_Detect
4
Left channel detection pin
VCC
5
Positive Power Supply Pin, which pin is connected with system power supply. A minimum
0.1µF decoupling capacitor is recommended as close as possible to this VCC pin.
OUT
6
OUT is a logic output that indicates whether the headset has been properly connected. OUT
will be logic low only when G_detect and L_detect are low.
Table 3.


Số phần tương tự - AZV5001RA4-7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
AZV5002 DIODES-AZV5002 Datasheet
1Mb / 15P
   Low Power Audio Jack Detector
AZV5002DS-7 DIODES-AZV5002DS-7 Datasheet
1Mb / 15P
   Low Power Audio Jack Detector
More results

Mô tả tương tự - AZV5001RA4-7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NCS2302 ONSEMI-NCS2302 Datasheet
81Kb / 8P
   Headset Detection Interface Interface
June, 2014 ??Rev. 3
NCS2300 ONSEMI-NCS2300 Datasheet
401Kb / 7P
   Headset Detection Interface Interface
June, 2014 ??Rev. 5
logo
Texas Instruments
TLV320DAC3202 TI1-TLV320DAC3202 Datasheet
605Kb / 19P
[Old version datasheet]   LOW POWER HIGH FIDELITY I2S INPUT HEADSET IC
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
FM5401 FUMAN-FM5401 Datasheet
731Kb / 11P
   Bluetooth Headset Mobile Power Management IC
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX9880A MAXIM-MAX9880A_11 Datasheet
1Mb / 70P
   Low-Power, High-Performance Dual I2S Stereo Audio Codec Comprehensive Headset Detection
Rev 1; 3/11
logo
Marki Microwave
DPX-3 MARKIMICROWAVE-DPX-3 Datasheet
460Kb / 2P
   Low Profile Miniaturized, Reflow Solderable Package Option
DPX-1 MARKIMICROWAVE-DPX-1 Datasheet
456Kb / 2P
   Low Profile Miniaturized, Reflow Solderable Package Option
DPX-2 MARKIMICROWAVE-DPX-2 Datasheet
330Kb / 2P
   Low Profile Miniaturized, Reflow Solderable Package Option
DPX-4 MARKIMICROWAVE-DPX-4 Datasheet
459Kb / 2P
   Low Profile Miniaturized, Reflow Solderable Package Option
DPX-M50 MARKIMICROWAVE-DPX-M50 Datasheet
338Kb / 3P
   Low Profile Miniaturized, Reflow Solderable Package Option
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com