công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM48100QMH bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM48100QMH
Giải thích chi tiết về linh kiện  Audio Power Amplifier
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM48100QMH bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button LM48100QMH Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM48100QMH Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM48100QMH Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM48100QMH Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM48100QMH Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM48100QMH Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM48100QMH Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM48100QMH Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LM48100QMH Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 28 page
background image
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
10
100
1000
10000
100000
FREQUENCY (Hz)
0
0.5
1
1.5
2
3
3.5
4
4.5
5
5.5
SUPPLY VOLTAGE (V)
THD+N = 10%
THD+N = 1%
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
SUPPLY VOLTAGE (V)
THD+N = 1%
THD+N = 10%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0
500
1000
1500
2000
2500
OUTPUT POWER (mW)
VDD = 5V
VDD = 3.6V
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0
250
500
750
1000
1250
1500
OUTPUT POWER (mW)
VDD = 5V
VDD = 3.6V
LM48100Q-Q1
SNAS470E – OCTOBER 2008 – REVISED NOVEMBER 2015
www.ti.com
Typical Characteristics (continued)
f = 1 kHz
RL = 8 Ω
f = 1 kHz
RL = 4 Ω
Figure 8. Power Dissipation vs Output Power
Figure 7. Power Dissipation vs Output Power
f = 1 kHz
RL = 4 Ω
f = 1 kHz
RL = 8 Ω
Figure 9. Output Power vs Supply Voltage
Figure 10. Output Power vs Supply Voltage
VDD = 3.6 V
VRIPPLE = 200 mVP-P
RL = 8 Ω
Figure 11. PSRR vs Frequency
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2008–2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM48100Q-Q1


Số phần tương tự - LM48100QMH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM48100QMH NSC-LM48100QMH Datasheet
583Kb / 24P
   Mono, 1.3W Audio Power Amplifier with Output Fault Detection and Volume Control
logo
Texas Instruments
LM48100QMH TI-LM48100QMH Datasheet
949Kb / 24P
[Old version datasheet]   LM48100Q Boomer Mono, 1.3W Audio Power Amplifier with Output Fault Detection and Volume Control
logo
National Semiconductor ...
LM48100QMHE NSC-LM48100QMHE Datasheet
583Kb / 24P
   Mono, 1.3W Audio Power Amplifier with Output Fault Detection and Volume Control
logo
Texas Instruments
LM48100QMHE TI-LM48100QMHE Datasheet
949Kb / 24P
[Old version datasheet]   LM48100Q Boomer Mono, 1.3W Audio Power Amplifier with Output Fault Detection and Volume Control
logo
National Semiconductor ...
LM48100QMHX NSC-LM48100QMHX Datasheet
583Kb / 24P
   Mono, 1.3W Audio Power Amplifier with Output Fault Detection and Volume Control
More results

Mô tả tương tự - LM48100QMH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AiT Semiconductor Inc.
A2203 AITSEMI-A2203 Datasheet
833Kb / 12P
   AUDIO AMPLIFIER 1.7 WATT AUDIO POWER AMPLIFIER
REV2.2
logo
Fairchild Semiconductor
FJP5200 FAIRCHILD-FJP5200 Datasheet
565Kb / 5P
   Audio Power Amplifier
logo
Toshiba Semiconductor
TA7368 TOSHIBA-TA7368 Datasheet
381Kb / 10P
   AUDIO POWER AMPLIFIER
TA7376P TOSHIBA-TA7376P Datasheet
303Kb / 7P
   AUDIO POWER AMPLIFIER
logo
NEC
UPC1213C NEC-UPC1213C Datasheet
547Kb / 11P
   AUDIO POWER AMPLIFIER
logo
Mitsumi Electronics, Co...
MM3111 MITSUMI-MM3111 Datasheet
39Kb / 3P
   Audio Power Amplifier
logo
Fairchild Semiconductor
KSA1943 FAIRCHILD-KSA1943 Datasheet
65Kb / 4P
   Audio Power Amplifier
logo
SG Micro Corp
SGM4995 SGMICRO-SGM4995 Datasheet
312Kb / 11P
   Audio Power Amplifier
logo
List of Unclassifed Man...
XPT9305 ETC2-XPT9305 Datasheet
210Kb / 7P
   Audio Power Amplifier
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
TC6019 FUMAN-TC6019 Datasheet
1Mb / 20P
   Audio power amplifier
logo
Toshiba Semiconductor
TA7368P TOSHIBA-TA7368P Datasheet
386Kb / 10P
   AUDIO POWER AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com