công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

Si1147-M01-GMR bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Silicon Laboratories

tên linh kiện Si1147-M01-GMR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated infrared proximity detector
Download  70 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SILABS [Silicon Laboratories]
Trang chủ  http://www.silabs.com
Logo SILABS - Silicon Laboratories

Si1147-M01-GMR bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Silicon Laboratories

  Si1147-M01-GMR Datasheet HTML 1Page - Silicon Laboratories Si1147-M01-GMR Datasheet HTML 2Page - Silicon Laboratories Si1147-M01-GMR Datasheet HTML 3Page - Silicon Laboratories Si1147-M01-GMR Datasheet HTML 4Page - Silicon Laboratories Si1147-M01-GMR Datasheet HTML 5Page - Silicon Laboratories Si1147-M01-GMR Datasheet HTML 6Page - Silicon Laboratories Si1147-M01-GMR Datasheet HTML 7Page - Silicon Laboratories Si1147-M01-GMR Datasheet HTML 8Page - Silicon Laboratories Si1147-M01-GMR Datasheet HTML 9Page - Silicon Laboratories Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 70 page
background image
Si1145/46/47-M01
Rev. 1.0
5
1. Electrical Specifications
1.1. Performance Tables
Table 1. Recommended Operating Conditions
Parameter
Symbol
Test Condition
Min
Typ
Max
Unit
VDD Supply Voltage
VDD
1.71
3.6
V
VDD OFF Supply Voltage
VDD_OFF
OFF mode
–0.3
1.0
V
VDD Supply Ripple Voltage
VDD = 3.3 V
1 kHz–10 MHz
50
mVpp
Operating Temperature
T
–40
25
85
°C
SCL, SDA, Input High Logic
Voltage
I2CVIH
VDDx0.7
VDD
V
SCL, SDA Input Low Logic
Voltage
I2CVIL
0—
VDDx0.3
V
PS Operation under
Direct Sunlight
Edc
128
klx
IrLED Emission Wavelength
l
750
850
950
nm
IrLED Supply Voltage
VLED
IrLED VF = 1.0 V nominal
VDD
4.3
V
IrLED Supply Ripple Voltage
Applies if IrLEDs use
separate supply rail
0–30 kHz
30 kHz–100 MHz
250
100
mVpp
mVpp
Start-Up Time
VDD above 1.71 V
25
ms
LED3 Voltage
Start-up
VDDx0.77
V


Số phần tương tự - Si1147-M01-GMR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon Laboratories
SI1140-DK SILABS-SI1140-DK Datasheet
230Kb / 12P
   DEVELOPMENT KIT USERS GUIDE
SI1141 SILABS-SI1141 Datasheet
505Kb / 66P
   PROXIMITY/AMBIENT LIGHT SENSOR IC WITH I2C INTERFACE
Si1141-A10-GM SILABS-Si1141-A10-GM Datasheet
505Kb / 66P
   PROXIMITY/AMBIENT LIGHT SENSOR IC WITH I2C INTERFACE
SI1141-A11-GM SILABS-SI1141-A11-GM Datasheet
1Mb / 77P
   PROXIMITY/AMBIENT LIGHT SENSOR IC WITH I 2C INTERFACE
Rev. 1.42 3/21
SI1141-A11-GMR SILABS-SI1141-A11-GMR Datasheet
1Mb / 77P
   PROXIMITY/AMBIENT LIGHT SENSOR IC WITH I 2C INTERFACE
Rev. 1.42 3/21
More results

Mô tả tương tự - Si1147-M01-GMR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
CS209A ONSEMI-CS209A Datasheet
219Kb / 8P
   Proximity Detector
July, 2006 ??Rev. 3
logo
Cherry Semiconductor Co...
CS209A CHERRY-CS209A Datasheet
166Kb / 6P
   Proximity Detector
logo
ams AG
TSL2671 AMSCO-TSL2671 Datasheet
725Kb / 27P
   DIGITAL PROXIMITY DETECTOR
logo
TEXAS ADVANCED OPTOELEC...
TMD26723 TAOS-TMD26723 Datasheet
1Mb / 29P
   DIGITAL PROXIMITY DETECTOR
logo
ams AG
TSL26721 AMSCO-TSL26721 Datasheet
750Kb / 46P
   Digital Proximity Detector
TMD2672 AMSCO-TMD2672 Datasheet
1Mb / 29P
   DIGITAL PROXIMITY DETECTOR
logo
TEXAS ADVANCED OPTOELEC...
TMD26713 TAOS-TMD26713 Datasheet
1Mb / 29P
   DIGITAL PROXIMITY DETECTOR
logo
ams AG
TMD26721 AMSCO-TMD26721 Datasheet
1Mb / 29P
   DIGITAL PROXIMITY DETECTOR
TMD2671 AMSCO-TMD2671 Datasheet
1Mb / 29P
   DIGITAL PROXIMITY DETECTOR
TSL2672 AMSCO-TSL2672 Datasheet
749Kb / 31P
   DIGITAL PROXIMITY DETECTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com