công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BCX71K bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện BCX71K
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP General-Purpose Amplifier
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

BCX71K bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  BCX71K Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor BCX71K Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor BCX71K Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor BCX71K Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor BCX71K Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor BCX71K Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
© 1997 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
BCX71K Rev. 1.1.0
4
Typical Performance Characteristics (Continued)
Figure 7. Collector Saturation Region
Figure 8. Input and Output Capacitance vs.
Reverse Voltage
Figure 9. Gain Bandwidth Product vs.
Collector Current
Figure 10. Power Dissipation vs.
Ambient Temperature
100
300
700
2000 4000
0
1
2
3
4
I - BASE CURRENT ( A)
B
50 mA
300 mA
100 uA
Ta = 25°C
Ic =
μ
0.1
1
10
100
10
100
V
- COLLECTOR VOLTAGE (V)
Cib
Cob
f = 1.0 MHz
CE
110
20
50
100 150
0
10
20
30
40
I - COLLECTOR CURRENT (mA)
C
V
= 5V
ce
0
25
50
75
100
125
150
0
50
100
150
200
250
300
350
TEMPERATURE ( C)
o
SOT-23


Số phần tương tự - BCX71K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BCX71K PHILIPS-BCX71K Datasheet
43Kb / 8P
   PNP general purpose transistors
1999 Apr 20
logo
Allied Components Inter...
BCX71K ALLIED-BCX71K Datasheet
53Kb / 1P
   Plastic-Encapsulated Multiple Transistors ??Quad Surface Mount (Case 751B-SO-16) ??NPN/PNP)
logo
Samsung semiconductor
BCX71K SAMSUNG-BCX71K Datasheet
31Kb / 1P
   PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Continental Device Indi...
BCX71K CDIL-BCX71K Datasheet
88Kb / 3P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
logo
Siemens Semiconductor G...
BCX71K SIEMENS-BCX71K Datasheet
271Kb / 9P
   PNP Silicon AF Transistors (For AF input stages and driver applications High current gain)
More results

Mô tả tương tự - BCX71K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
2N4125 FAIRCHILD-2N4125 Datasheet
23Kb / 2P
   PNP General Purpose Amplifier
logo
Micro Commercial Compon...
MMBT2907A MCC-MMBT2907A Datasheet
89Kb / 3P
   PNP General Purpose Amplifier
logo
Fairchild Semiconductor
BC214L FAIRCHILD-BC214L Datasheet
27Kb / 4P
   PNP General Purpose Amplifier
logo
Unisonic Technologies
MMBT4403 UTC-MMBT4403 Datasheet
137Kb / 5P
   PNP GENERAL PURPOSE AMPLIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
2N3906 FAIRCHILD-2N3906_01 Datasheet
98Kb / 6P
   PNP General Purpose Amplifier
2N4402 FAIRCHILD-2N4402_01 Datasheet
68Kb / 7P
   PNP General Purpose Amplifier
BCW30 FAIRCHILD-BCW30_02 Datasheet
46Kb / 3P
   PNP General Purpose Amplifier
MPS6534 FAIRCHILD-MPS6534_01 Datasheet
294Kb / 7P
   PNP General Purpose Amplifier
MPS6562 FAIRCHILD-MPS6562_07 Datasheet
295Kb / 7P
   PNP General Purpose Amplifier
BCW89 FAIRCHILD-BCW89 Datasheet
77Kb / 3P
   PNP General Purpose Amplifier
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BC807 BILIN-BC807 Datasheet
193Kb / 5P
   PNP General Purpose Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com