công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74VHCT74ASJ bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74VHCT74ASJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74VHCT74ASJ bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  74VHCT74ASJ Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 74VHCT74ASJ Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74VHCT74ASJ Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74VHCT74ASJ Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74VHCT74ASJ Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74VHCT74ASJ Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74VHCT74ASJ Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74VHCT74ASJ Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74VHCT74ASJ Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
©2008 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
74VHCT74A Rev. 1.4.0
5
AC Operating Requirements
Symbol
Parameter
VCC (V)
TA = 25°C
TA = –40°C
to +85°C
Units
Typ.
Guaranteed
Minimum
tW(L), tW(H) Minimum Pulse Width (CK)
5.0 ± 0.5
5.0
5.0
ns
tW(L)
Minimum Pulse Width (CLR, PR)
5.0 ± 0.5
5.0
5.0
ns
tS
Minimum Setup Time
5.0 ± 0.5
5.0
5.0
ns
tH
Minimum Hold Time
5.0 ± 0.5
0
0
ns
tREM
Minimum Removal Time (CLR, PR)
5.0 ± 0.5
3.5
3.5
ns


Số phần tương tự - 74VHCT74ASJ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74VHCT74ASJ FAIRCHILD-74VHCT74ASJ Datasheet
105Kb / 8P
   Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear
74VHCT74ASJ FAIRCHILD-74VHCT74ASJ Datasheet
277Kb / 9P
   Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear
74VHCT74ASJ FAIRCHILD-74VHCT74ASJ Datasheet
82Kb / 6P
   Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear
logo
ON Semiconductor
74VHCT74ASJ ONSEMI-74VHCT74ASJ Datasheet
279Kb / 9P
   Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear
May 2008 Rev. 1.4.0
More results

Mô tả tương tự - 74VHCT74ASJ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HCT74AP TOSHIBA-TC74HCT74AP Datasheet
242Kb / 6P
   DUAL D-TYPE FLIP FLOP WITH PRESET AND CLEAR
logo
STMicroelectronics
74VHCT74A STMICROELECTRONICS-74VHCT74A Datasheet
73Kb / 10P
   DUAL D-TYPE FLIP FLOP WITH PRESET AND CLEAR
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHCT74AF TOSHIBA-TC74VHCT74AF Datasheet
221Kb / 6P
   DUAL D-TYPE FLIP-FLOP WITH PRESET AND CLEAR
logo
STMicroelectronics
74VHCT74A STMICROELECTRONICS-74VHCT74A_04 Datasheet
423Kb / 14P
   DUAL D-TYPE FLIP FLOP WITH PRESET AND CLEAR
logo
Fairchild Semiconductor
74VHCT74A FAIRCHILD-74VHCT74A_99 Datasheet
82Kb / 6P
   Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear
74VHC74 FAIRCHILD-74VHC74 Datasheet
104Kb / 8P
   Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear
MM74HCT74 FAIRCHILD-MM74HCT74 Datasheet
85Kb / 7P
   Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear
logo
STMicroelectronics
M54HC74 STMICROELECTRONICS-M54HC74 Datasheet
250Kb / 11P
   DUAL D TYPE FLIP FLOP WITH PRESET AND CLEAR
74AC74 STMICROELECTRONICS-74AC74 Datasheet
97Kb / 11P
   DUAL D-TYPE FLIP FLOP WITH PRESET AND CLEAR
April 1997
M54HCT74 STMICROELECTRONICS-M54HCT74 Datasheet
249Kb / 11P
   DUAL D TYPE FLIP FLOP WITH PRESET AND CLEAR
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC74F TOSHIBA-TC74VHC74F_12 Datasheet
220Kb / 9P
   Dual D-Type Flip-Flop with Preset and Clear
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com