công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

54ACT161D bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện 54ACT161D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Synchronous Presettable Binary Counter
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

54ACT161D bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button 54ACT161D Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI) 54ACT161D Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) 54ACT161D Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) 54ACT161D Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) 54ACT161D Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) 54ACT161D Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) 54ACT161D Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) 54ACT161D Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) 54ACT161D Datasheet HTML 12Page - National Semiconductor (TI)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
AC Operating Requirements (Continued)
54ACT
V
CC
T
A = −55˚C
Fig.
Symbol
Parameter
(V)
to +125˚C
Units
No.
(Note
11)
C
L = 50 pF
Guaranteed Minimum
t
h
Hold Time, HIGH or LOW
5.0
0
ns
PE to CP
t
s
Setup Time, HIGH or LOW
5.0
7.0
ns
CEP or CET to CP
t
h
Hold Time, HIGH or LOW
5.0
0.5
ns
CEP or CET to CP
t
w
Clock Pulse Width,
5.0
5.0
ns
(Load) HIGH or LOW
t
w
Clock Pulse Width,
5.0
5.0
ns
(Count) HIGH or LOW
t
w
MR Pulse Width, LOW
5.0
6.5
ns
t
rec
Recovery Time
5.0
0.5
ns
MR to CP
Note 11: Voltage Range 5.0 is 5.0V ±0.5V
Capacitance
Symbol
Parameter
Typ
Units
Conditions
C
IN
Input Capacitance
4.5
pF
V
CC = OPEN
C
PD
Power Dissipation Capacitance
45.0
pF
V
CC = 5.0V
www.national.com
9


Số phần tương tự - 54ACT161D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
54ACT16241 TI-54ACT16241 Datasheet
106Kb / 6P
[Old version datasheet]   16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
54ACT16241 TI1-54ACT16241 Datasheet
153Kb / 8P
[Old version datasheet]   16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
54ACT16241 TI1-54ACT16241_09 Datasheet
153Kb / 8P
[Old version datasheet]   16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
National Semiconductor ...
54ACT163D NSC-54ACT163D Datasheet
190Kb / 12P
   Synchronous Presettable Binary Counter
54ACT163F NSC-54ACT163F Datasheet
190Kb / 12P
   Synchronous Presettable Binary Counter
More results

Mô tả tương tự - 54ACT161D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74AC163 FAIRCHILD-74AC163 Datasheet
112Kb / 11P
   Synchronous Presettable Binary Counter
logo
Renesas Technology Corp
HD74ACT161 RENESAS-HD74ACT161 Datasheet
221Kb / 9P
   Synchronous Presettable Binary Counter
logo
Fairchild Semiconductor
74F161A FAIRCHILD-74F161A Datasheet
96Kb / 8P
   Synchronous Presettable Binary Counter
logo
ON Semiconductor
MC74AC161 ONSEMI-MC74AC161 Datasheet
192Kb / 15P
   Synchronous Presettable Binary Counter
March, 2006 ??Rev. 7
logo
Fairchild Semiconductor
74163 FAIRCHILD-74163 Datasheet
112Kb / 11P
   Synchronous Presettable Binary Counter
logo
AVG Semiconductors(HITE...
DV74ACT163 AVG-DV74ACT163 Datasheet
438Kb / 5P
   Synchronous Presettable Binary counter
logo
ON Semiconductor
MC74AC161 ONSEMI-MC74AC161_15 Datasheet
115Kb / 12P
   Synchronous Presettable Binary Counter
January, 2015 ??Rev. 8
logo
Fairchild Semiconductor
74AC161 FAIRCHILD-74AC161_03 Datasheet
155Kb / 11P
   Synchronous Presettable Binary Counter
logo
Hitachi Semiconductor
HD74ACT161 HITACHI-HD74ACT161 Datasheet
70Kb / 14P
   Synchronous Presettable Binary Counter
logo
National Semiconductor ...
54AC163 NSC-54AC163 Datasheet
190Kb / 12P
   Synchronous Presettable Binary Counter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com