công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMV393IDRG4 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LMV393IDRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad General-purpose Low-voltage Comparators
Download  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LMV393IDRG4 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  LMV393IDRG4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LMV393IDRG4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LMV393IDRG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LMV393IDRG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LMV393IDRG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LMV393IDRG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMV393IDRG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMV393IDRG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMV393IDRG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 39 page
background image
1
2
3
4
5
6
7
14
13
12
11
10
9
8
2OUT
1OUT
1IN–
VCC+
1IN+
2IN–
2IN+
3OUT
3IN–
4IN+
GND
4IN–
3IN+
4OUT
LMV339 . . . D OR PW PACKAGE
(TOP VIEW)
LMV393 . . . D, DDU, DGK OR PW PACKAGE
(TOP VIEW)
1
2
3
4
8
7
6
5
1OUT
1IN–
1IN+
GND
VCC+
2OUT
2IN–
2IN+
LMV331 . . . DBV OR DCK PACKAGE
(TOP VIEW)
VCC+
OUT
1
2
3
5
4
1IN+
GND
1IN–
LMV339 . . . RUC PACKAGE
(TOP VIEW)
1
2
3
4
5
12
11
10
9
8
7
6
14
13
1OUT
1IN–
VCC+
1IN+
2IN–
4IN+
GND
4IN–
3IN+
4OUT
LMV331, LMV393, LMV339
www.ti.com
SLCS136T – AUGUST 1999 – REVISED JANUARY 2015
6 Pin Configuration and Functions
Pin Functions
PIN
LMV331
LMV393
LMV339
TYPE
DESCRIPTION
NAME
DBV or
D, DDU,
D or PW
RUC
DCK
DGK or PW
1IN– ,
2IN–,
3
2, 6
4, 6, 8, 10
3, 5, 7, 9
I
Comparator(s) negative input pin(s)
3IN–,
4IN–
1IN+ ,
2IN+,
1
3, 5
5, 7, 9, 11
4, 6, 8, 10
I
Comparator(s) positive input pin(s)
3IN+,
4IN+
GND
2
4
12
11
I
Ground
1OUT,
2OUT,
4
1, 7
2, 1, 14, 13
1, 14, 13, 12
O
Comparator(s) output pin(s)
3OUT,
4OUT
VCC+
5
8
3
2
I
Supply Pin
Copyright © 1999–2015, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
3


Số phần tương tự - LMV393IDRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMV393IDRG4 TI-LMV393IDRG4 Datasheet
534Kb / 17P
[Old version datasheet]   GENRAL-PURPOSE LOW-VOLTAGE COMPARATORS
More results

Mô tả tương tự - LMV393IDRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
LMV331 ONSEMI-LMV331_14 Datasheet
842Kb / 19P
   Single, Dual, Quad General Purpose, Low Voltage Comparators
November, 2014 ??Rev. 7
LMV331 ONSEMI-LMV331_17 Datasheet
845Kb / 20P
   Single, Dual, Quad General Purpose, Low Voltage Comparators
June, 2017 ??Rev. 8
LMV331 ONSEMI-LMV331 Datasheet
916Kb / 21P
   Single, Dual, Quad General Purpose, Low Voltage Comparators
October, 2009 ??Rev. 3
logo
Texas Instruments
LMV331 TI1-LMV331 Datasheet
483Kb / 22P
[Old version datasheet]   Quad General Purpose, Low Voltage, Tiny Pack Comparators
LMV331-Q1 TI1-LMV331-Q1_14 Datasheet
779Kb / 15P
[Old version datasheet]   GENERAL-PURPOSE LOW-VOLTAGE COMPARATORS
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX9092 MAXIM-MAX9092 Datasheet
1Mb / 11P
   General-Purpose, Low-Voltage, Dual/Quad, Tiny Pack Comparators
Rev 0; 7/12
logo
Texas Instruments
LMV331-Q1 TI-LMV331-Q1 Datasheet
297Kb / 12P
[Old version datasheet]   GENERAL-PURPOSE LOW-VOLTAGE COMPARATORS
LMV331 TI-LMV331_11 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   GENERAL-PURPOSE LOW-VOLTAGE COMPARATORS
LMV339IPWRG4 TI-LMV339IPWRG4 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   GENERAL-PURPOSE LOW-VOLTAGE COMPARATORS
LMV393QDR TI-LMV393QDR Datasheet
764Kb / 14P
[Old version datasheet]   GENERAL-PURPOSE LOW-VOLTAGE COMPARATORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com