công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMV393IDE4 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LMV393IDE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad General-purpose Low-voltage Comparators
Download  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LMV393IDE4 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button LMV393IDE4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LMV393IDE4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LMV393IDE4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LMV393IDE4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMV393IDE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMV393IDE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMV393IDE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LMV393IDE4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LMV393IDE4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 39 page
background image
Overdrive (mV)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
Overdrive (mV)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
172.5
172.8
173.1
173.4
173.7
174
174.3
174.6
174.9
175.2
175.5
175.8
176.1
Output Current (mA)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
-40C
25C
85C
Supply Voltage (V)
2.4
2.7
3
3.3
3.6
3.9
4.2
4.5
4.8
5.1
5.4
5.7
25
27.5
30
32.5
35
37.5
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
-40C
25C
85C
Volts (V)
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
-40C
25C
85C
Volts (V)
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
-40C
25C
85C
LMV331, LMV393, LMV339
www.ti.com
SLCS136T – AUGUST 1999 – REVISED JANUARY 2015
7.9 Typical Characteristics
Unless otherwise specified, VS = +5V, single supply, TA = 25°C
Figure 1. Supply Current vs Supply Voltage Output High
Figure 2. Supply Current vs Supply Voltage Output Low
(LMV33x)
(LMV33x)
Figure 3. Output Voltage vs Output Current
Figure 4. Input Bias Current vs Supply Voltage
Figure 5. Response Time vs Input Overdrives Negative
Figure 6. Response Time vs Input Overdrives Positive
Transition (VCC=5 V)
Transition (VCC = 5 V)
Copyright © 1999–2015, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
7


Số phần tương tự - LMV393IDE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMV393IDE4 TI-LMV393IDE4 Datasheet
534Kb / 17P
[Old version datasheet]   GENRAL-PURPOSE LOW-VOLTAGE COMPARATORS
LMV393IDE4 TI-LMV393IDE4 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   GENERAL-PURPOSE LOW-VOLTAGE COMPARATORS
More results

Mô tả tương tự - LMV393IDE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
LMV331 ONSEMI-LMV331_14 Datasheet
842Kb / 19P
   Single, Dual, Quad General Purpose, Low Voltage Comparators
November, 2014 ??Rev. 7
LMV331 ONSEMI-LMV331_17 Datasheet
845Kb / 20P
   Single, Dual, Quad General Purpose, Low Voltage Comparators
June, 2017 ??Rev. 8
LMV331 ONSEMI-LMV331 Datasheet
916Kb / 21P
   Single, Dual, Quad General Purpose, Low Voltage Comparators
October, 2009 ??Rev. 3
logo
Texas Instruments
LMV331 TI1-LMV331 Datasheet
483Kb / 22P
[Old version datasheet]   Quad General Purpose, Low Voltage, Tiny Pack Comparators
LMV331-Q1 TI1-LMV331-Q1_14 Datasheet
779Kb / 15P
[Old version datasheet]   GENERAL-PURPOSE LOW-VOLTAGE COMPARATORS
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX9092 MAXIM-MAX9092 Datasheet
1Mb / 11P
   General-Purpose, Low-Voltage, Dual/Quad, Tiny Pack Comparators
Rev 0; 7/12
logo
Texas Instruments
LMV331-Q1 TI-LMV331-Q1 Datasheet
297Kb / 12P
[Old version datasheet]   GENERAL-PURPOSE LOW-VOLTAGE COMPARATORS
LMV331 TI-LMV331_11 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   GENERAL-PURPOSE LOW-VOLTAGE COMPARATORS
LMV339IPWRG4 TI-LMV339IPWRG4 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   GENERAL-PURPOSE LOW-VOLTAGE COMPARATORS
LMV393QDR TI-LMV393QDR Datasheet
764Kb / 14P
[Old version datasheet]   GENERAL-PURPOSE LOW-VOLTAGE COMPARATORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com