công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC1F330G7 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện LC1F330G7
Giải thích chi tiết về linh kiện  330 A - coil 120 V AC
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

LC1F330G7 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  LC1F330G7 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers LC1F330G7 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers LC1F330G7 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers LC1F330G7 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Nov 3, 2015
1
Product data sheet
Characteristics
LC1F330G7
TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V
330 A - coil 120 V AC
Product availability: Stock - Normally stocked in distribution facility
 


Số phần tương tự - LC1F330G7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
LC1F330G7 SCHNEIDER-LC1F330G7 Datasheet
155Kb / 8P
   TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 330 A - coil 120 V AC
More results

Mô tả tương tự - LC1F330G7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
LC1F265G7 ETC2-LC1F265G7 Datasheet
76Kb / 4P
   265 A - coil 120 V AC
LC1D806G7 ETC2-LC1D806G7 Datasheet
79Kb / 4P
   80 A - 120 V AC coil
logo
Schneider Electric
LC1F330G7 SCHNEIDER-LC1F330G7 Datasheet
155Kb / 8P
   TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 330 A - coil 120 V AC
logo
List of Unclassifed Man...
LC1F330 ETC2-LC1F330 Datasheet
72Kb / 3P
   330 A - without coil
logo
Schneider Electric
LC1F330E7 SCHNEIDER-LC1F330E7 Datasheet
155Kb / 8P
   TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 330 A - coil 48 V AC
LC1F330F7 SCHNEIDER-LC1F330F7 Datasheet
155Kb / 8P
   TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 330 A - coil 110 V AC
LC1F330B7 SCHNEIDER-LC1F330B7 Datasheet
88Kb / 3P
   TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 330 A - coil 24 V AC
LC1F330S7 SCHNEIDER-LC1F330S7 Datasheet
88Kb / 3P
   TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 330 A - coil 500 V AC
LC1F330U7 SCHNEIDER-LC1F330U7 Datasheet
155Kb / 8P
   TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 330 A - coil 240 V AC
LC1F330N7 SCHNEIDER-LC1F330N7 Datasheet
88Kb / 3P
   TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 330 A - coil 415 V AC
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com