công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

G1033-032 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Emcore Corporation

tên linh kiện G1033-032
Giải thích chi tiết về linh kiện  1490 nm GPON Laser Diode Chip
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EMCORE [Emcore Corporation]
Trang chủ  http://www.emcore.com
Logo EMCORE - Emcore Corporation

G1033-032 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Emcore Corporation

  G1033-032 Datasheet HTML 1Page - Emcore Corporation G1033-032 Datasheet HTML 2Page - Emcore Corporation G1033-032 Datasheet HTML 3Page - Emcore Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
DATASHEET | SEPTEMBER 2015
FIBER OPTICS
| REV 2015.09
Information contained herein is deemed reliable and accurate as of the issue date. EMCORE reserves the right to change the design or specification at any time without notice.
Chip Electrical/Optical Performance Characteristics
Parameter
Symbol
Condition
Min
Typ
Max
Unit
Operating Temperature
Top
-
0
+25
+85
°C
Threshold Current
ITH
+25
°C
+85
°C
-
-
7
26
20
45
mA
Slope Efficiency
QE
+25
°C
+85
°C
0.30
0.20
0.36
-
-
mW/mA
DC Resistance
R
+25
°C
-
4.5
12
Ω
Operating Voltage
VOP
-
-
1.3
1.5
V
Central Wavelength
1
λ
At Ith+20mA
1470
1490
1510
nm
Side Mode Suppression Ratio
SMSR
-
30
40
-
dB
Beam Divergence Angle, Vertical
-
Full Width, Half Max
-
32
36
deg
Beam Divergence Angle, Horizontal
-
Full Width, Half Max
-
27
30
deg
Laser Reverse Voltage
Vr
-
1
-
-
V
Laser Operating Current
2
Iop
+25
°C
-
-
100
mA
1 Unless otherwise specified
2 DC
Outline Drawing
G1033-032, 1490 nm GPON Laser Diode Chip
Figure 1: Drawing of 1490nm DFB laser diode chip. Top view and cross-sectional views are shown.


Số phần tương tự - G1033-032

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Emcore Corporation
G1033-035 EMCORE-G1033-035 Datasheet
410Kb / 3P
   1550 nm GPON Laser Diode Chip
More results

Mô tả tương tự - G1033-032

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Emcore Corporation
G1033-035 EMCORE-G1033-035 Datasheet
410Kb / 3P
   1550 nm GPON Laser Diode Chip
G1033-020 EMCORE-G1033-020 Datasheet
485Kb / 3P
   1310 nm GPON DFB Laser Chip
G1033-024 EMCORE-G1033-024 Datasheet
485Kb / 3P
   1310 nm GPON DFB Laser Chip
logo
Optoway Technology Inc
DL-5100-1490 OPTOWAY-DL-5100-1490 Datasheet
103Kb / 2P
   1490 nm DFB LASER DIODES MQW-DFB LASER DIODES
DL-5100-1490 OPTOWAY-DL-5100-1490_07 Datasheet
117Kb / 3P
   1490 nm DFB LASER DIODES MQW-DFB LASER DIODES
DL-5500-1490 OPTOWAY-DL-5500-1490_07 Datasheet
121Kb / 4P
   1490 nm DFB LASER DIODE MODULES UNCOOLED MQWDFB LD WITH RECEPTACLE
DL-5300-1490 OPTOWAY-DL-5300-1490_07 Datasheet
111Kb / 3P
   1490 nm DFB LASER DIODE MODULE UNCOOLED MQWDFB LD WITH PIGTAIL
DL-5300-1490 OPTOWAY-DL-5300-1490 Datasheet
91Kb / 2P
   1490 nm DFB LASER DIODE MODULE UNCOOLED MQW DFB LD WITH PIGTAIL
DL-5500-1490 OPTOWAY-DL-5500-1490 Datasheet
111Kb / 2P
   1490 nm DFB LASER DIODE MODULES UNCOOLED MQW DFB LD WITH RECEPTACLE
logo
List of Unclassifed Man...
MCE-6E8F-Z01 ETC-MCE-6E8F-Z01 Datasheet
75Kb / 2P
   650 NM LASER DIODE
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com