công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM7332MMX bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM7332MMX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Operational Amplifier
Download  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM7332MMX bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button LM7332MMX Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM7332MMX Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM7332MMX Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM7332MMX Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM7332MMX Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM7332MMX Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM7332MMX Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM7332MMX Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM7332MMX Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 34 page
background image
0
5
10
15
20
25
30
VCM (V)
-0.7
-0.6
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
-5
35
25°C
-40°C
VS = 30V
85°C
125°C
0
5
10
15
20
25
30
-4.5
-4
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
VCM (V)
35
-5
125°C
-40°C
85°C
25°C
VS = 30V
-1
0
1
2
3
4
5
VCM (V)
-4
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
6
125°C
-40°C
25°C
125°C
VS = 5V
85°C
-1
0
1
2
3
4
5
VCM (V)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
6
-40°C
25°C
125°C
85°C
VS = 5V
-1
0
1
2
3
4
5
6
-0.3
-0.25
-0.2
-0.15
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
VCM (V)
85°C
25°C
125°C
-40°C
VS = 5V
-3
-2
-1
0
1
2
3
VOS (mV)
0
2
4
6
8
10
12
VS = 10V
LM7332
www.ti.com
SNOSAV4B – APRIL 2008 – REVISED JANUARY 2016
6.8 Typical Characteristics
Unless otherwise specified, TA = 25°C.
Figure 1. VOS Distribution
Figure 2. VOS vs VCM (Unit 1)
Figure 3. VOS vs VCM (Unit 2)
Figure 4. VOS vs VCM (Unit 3)
Figure 5. VOS vs VCM (Unit 1)
Figure 6. VOS vs VCM (Unit 2)
Copyright © 2008–2016, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Links: LM7332


Số phần tương tự - LM7332MMX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM7332MMX NSC-LM7332MMX Datasheet
644Kb / 20P
   Dual Rail-to-Rail Input/Output 30V, Wide Voltage Range, High Output Operational Amplifier
More results

Mô tả tương tự - LM7332MMX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM725 NSC-LM725 Datasheet
495Kb / 11P
   Operational Amplifier
logo
SG Micro Corp
SGM8142 SGMICRO-SGM8142 Datasheet
291Kb / 10P
   Operational Amplifier
logo
Linear Technology
RH101A LINER-RH101A_15 Datasheet
142Kb / 2P
   Operational Amplifier
RH07 LINER-RH07 Datasheet
113Kb / 4P
   Operational Amplifier
logo
Siemens Semiconductor G...
TCA321 SIEMENS-TCA321 Datasheet
739Kb / 5P
   Operational Amplifier
logo
Linear Technology
OP-05 LINER-OP-05 Datasheet
520Kb / 8P
   Operational Amplifier
RH108A LINER-RH108A Datasheet
141Kb / 4P
   Operational Amplifier
logo
Texas Instruments
OPA606 TI1-OPA606 Datasheet
113Kb / 10P
[Old version datasheet]   OPERATIONAL AMPLIFIER
OPA622 TI1-OPA622 Datasheet
361Kb / 19P
[Old version datasheet]   OPERATIONAL AMPLIFIER
logo
Linear Technology
LT1220 LINER-LT1220_15 Datasheet
271Kb / 12P
   Operational Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com