công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

U040-006 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

tên linh kiện U040-006
Giải thích chi tiết về linh kiện  USB 2.0 Hi-Speed Cable, USB Type-B Male to USB Type-C (USB-C) Male, 6-ft.
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRIPPLITE [Tripp Lite. All Rights Reserved]
Trang chủ  http://www.tripplite.com/
Logo TRIPPLITE - Tripp Lite. All Rights Reserved

U040-006 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

  U040-006 Datasheet HTML 1Page - Tripp Lite. All Rights Reserved U040-006 Datasheet HTML 2Page - Tripp Lite. All Rights Reserved  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Cable Length (ft.)
6
Cable Length (m)
1.83
PHYSICAL
Color
Black
ENVIRONMENTAL
Operating Temperature Range
14 to 140 F (-10 to 60 C)
Storage Temperature Range
-4 to 185 F (-20 to 85 C)
Relative Humidity
10 to 85%
CONNECTIONS
Connector A
USB C (MALE)
Connector B
USB B (MALE)
WARRANTY
Product Warranty Period (Worldwide)
Lifetime limited warranty
© 2016 Tripp Lite. All rights reserved. All product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Use of them does
not imply any affiliation with or endorsement by them. Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.
Tripp Lite uses primary and third-party agencies to test its products for compliance with standards. See a list of Tripp Lite's testing agencies:
http://www.tripplite.com/products/product-certification-agencies
2 / 2


Số phần tương tự - U040-006

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
U040-006-C TRIPPLITE-U040-006-C Datasheet
157Kb / 3P
   USB 2.0 Cable, USB Type-C (USB-C) to USB Type-C M/M, 6-ft. Length
U040-006-C-5A TRIPPLITE-U040-006-C-5A Datasheet
166Kb / 3P
   USB 2.0 Cable with 5A Rating, USB-C to USB-C (M/M), 6 ft.
U040-006-MICRO TRIPPLITE-U040-006-MICRO Datasheet
159Kb / 3P
   USB 2.0 Cable, USB Micro-B Male to USB Type-C (USB-C) Male, 6-ft.
U040-006-MINI TRIPPLITE-U040-006-MINI Datasheet
494Kb / 2P
   USB 2.0 Hi-Speed Cable, USB 5-Pin Mini-B Male to USB Type-C (USB-C) Male, 6-ft.
More results

Mô tả tương tự - U040-006

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
U040-006-MINI TRIPPLITE-U040-006-MINI Datasheet
494Kb / 2P
   USB 2.0 Hi-Speed Cable, USB 5-Pin Mini-B Male to USB Type-C (USB-C) Male, 6-ft.
U040-006-MICRO TRIPPLITE-U040-006-MICRO Datasheet
159Kb / 3P
   USB 2.0 Cable, USB Micro-B Male to USB Type-C (USB-C) Male, 6-ft.
U038-003 TRIPPLITE-U038-003 Datasheet
495Kb / 2P
   USB 2.0 Hi-Speed Cable, USB Type-A Male to USB Type-C (USB-C) Male, 3-ft.
U038-006 TRIPPLITE-U038-006 Datasheet
167Kb / 3P
   USB 2.0 Cable, USB Type-A Male to USB Type-C (USB-C) Male, 6-ft.
U040-06N-MIC-F TRIPPLITE-U040-06N-MIC-F Datasheet
499Kb / 2P
   USB 2.0 Hi-Speed Adapter Cable, USB Type-C (USB-C) Male to USB Micro-B Female), 6-in.
U040-006-C TRIPPLITE-U040-006-C Datasheet
157Kb / 3P
   USB 2.0 Cable, USB Type-C (USB-C) to USB Type-C M/M, 6-ft. Length
logo
List of Unclassifed Man...
USBCM302M0USBBMMWHR ETC-USBCM302M0USBBMMWHR Datasheet
372Kb / 6P
   USB TYPE B SUPER SPEED to USB C MALE 3.0, GT Cable
08/23/2022
USBCM301M0USBBMMWHR ETC-USBCM301M0USBBMMWHR Datasheet
372Kb / 6P
   USB TYPE B SUPER SPEED to USB C MALE 3.0, GT Cable
08/23/2022
logo
Rosenberger Hochfrequen...
L99-989-800 ROSENBERGER-L99-989-800 Datasheet
725Kb / 2P
   USB 2.0 A MALE TO USB 2.0 TYPE-B
L99-989-1800 ROSENBERGER-L99-989-1800 Datasheet
725Kb / 2P
   USB 2.0 A MALE TO USB 2.0 TYPE-B
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com