công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FWS-7520W3-H25-A10-001 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - AAEON Technology

tên linh kiện FWS-7520W3-H25-A10-001
Giải thích chi tiết về linh kiện  lcm with keypad
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AAEON [AAEON Technology]
Trang chủ  http://www.aaeon.com
Logo AAEON - AAEON Technology

FWS-7520W3-H25-A10-001 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - AAEON Technology

  FWS-7520W3-H25-A10-001 Datasheet HTML 1Page - AAEON Technology FWS-7520W3-H25-A10-001 Datasheet HTML 2Page - AAEON Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
15-10
www.aaeon.com
Note: All specifications are subject to change without notice.
Dimension
Unit: mm
FWS-7520
Packing List
Optional Accessories
Gift Box (Including Console Cable, Ear Brackets)
Product DVD
FWS-7520
M02666600
Slide x 2, for Rackmount Usage
1702031803
Power Cord, 3P-250V/10A, 180D, 1.8M, VDE, YP22/
YP12
1702031802
Power Cord, 3P-250V/10A, 180D, 1.8M, USA, YP22/
YP12
170203180E
Power Cord, 3P-25V/7A, 180D, 1.8M, PSE, YP12/YP12
9761752000
VGA Module for FWS-7520
NIM-S26A-A10-00
Intel® Fortville XL710 PCI-Express 10G SFP+ 4 Ports
Module for FWS-8500/7520
NIM-S26B-A10-00
Intel® Fortville XL710 PCI-Express 40G QSFP 2 Ports
Module for FWS-8500/7520
NIM-S13B-A10-01
Intel® 82580EB PCI-Express 1G SFP 8 Ports Module
for FWS-7520
NIM-S13D-A10-01
Intel® 82580EB PCI-Express 1G SFP 4 Ports Module
for FWS-7520
NIM-C13B-A10-01
Intel® 82580EB PCI-Express 1G Copper Ethernet 8
Ports Module for FWS-7520
NIM-C13C-A10-01
Intel® 82580EB PCI-Express 1G Copper Ethernet 4
Ports Module for FWS-7520
Ordering Information
Part Number
CPU
Memory
Storage
Display
LAN
USB
Console
Bypass Nim Socket
Expansion Slot
Mounting
Power
FWS-7520W3-H25-A10-000
Intel® FCBGA Broadwell DE Xeon Processor
DDR3 RDIMM or ECC/
UDIMM (Up to 128GB)
2.5" HDD Bay x 2
10G SFP+ x 2,
GbE x 1
USB 3.0 x 2 RJ-45 x 1
3
PCIe [x8] slot x 1
1U Rackmount ATX
FWS-7520W3-H25-A10-001
Intel® FCBGA Broadwell DE Xeon Processor
DDR3 RDIMM or ECC/
UDIMM (Up to 128GB)
3.5" HDD Bay x 1
10G SFP+ x 2,
GbE x 1
USB 3.0 x 2 RJ-45 x 1
3
PCIe [x8] slot x 1
1U Rackmount ATX
FWS-7520W3-R220-A10-000
Intel® FCBGA Broadwell DE Xeon Processor
DDR3 RDIMM or ECC/
UDIMM (Up to 128GB)
2.5" HDD Bay x 2
10G SFP+ x 2,
GbE x 1
USB 3.0 x 2 RJ-45 x 1
3
PCIe [x8] slot x 1
1U Rackmount Redundant ATX
FWS-7520W3-R220-A10-001
Intel® FCBGA Broadwell DE Xeon Processor
DDR3 RDIMM or ECC/
UDIMM (Up to 128GB)
3.5" HDD Bay x 1
10G SFP+ x 2,
GbE x 1
USB 3.0 x 2 RJ-45 x 1
3
PCIe [x8] slot x 1
1U Rackmount Redundant ATX


Số phần tương tự - FWS-7520W3-H25-A10-001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AAEON Technology
FWS-7541 AAEON-FWS-7541 Datasheet
408Kb / 2P
   1U Rackmount Network Appliance with Intel® Xeon® LCC Processor (formerly ICE-Lake-D)
2023/03/02
FWS-7541-E12-A10-00 AAEON-FWS-7541-E12-A10-00 Datasheet
408Kb / 2P
   1U Rackmount Network Appliance with Intel® Xeon® LCC Processor (formerly ICE-Lake-D)
2023/03/02
More results

Mô tả tương tự - FWS-7520W3-H25-A10-001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AAEON Technology
FWS-7811 AAEON-FWS-7811 Datasheet
240Kb / 2P
   lcm with keypad
FWS-7820 AAEON-FWS-7820 Datasheet
273Kb / 2P
   clm with keypad
logo
List of Unclassifed Man...
LCM-5022 ETC-LCM-5022 Datasheet
82Kb / 1P
   LCM-5022
logo
Cherry Semiconductor Co...
G844700LPBUS2 CHERRY-G844700LPBUS2 Datasheet
159Kb / 2P
   Keypad
logo
Varitronix internationa...
COG-T350MHQ-03 VARITRONIX-COG-T350MHQ-03 Datasheet
171Kb / 1P
   LCM Module Specification
logo
List of Unclassifed Man...
SMC1602A ETC-SMC1602A Datasheet
255Kb / 5P
   SMC1602A LCM
logo
Varitronix internationa...
TLM-T350MPV-01 VARITRONIX-TLM-T350MPV-01 Datasheet
159Kb / 1P
   LCM Module Specification
PDA320240D-04 VARITRONIX-PDA320240D-04 Datasheet
190Kb / 1P
   LCM Module Specification
logo
List of Unclassifed Man...
MCAK304NSSBWPMM ETC2-MCAK304NSSBWPMM Datasheet
206Kb / 2P
   Keypad
logo
Schurter Inc.
PIEZOKEYPADS SCHURTER-PIEZOKEYPADS Datasheet
547Kb / 4P
   Piezo Keypad
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com