công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL084CPWG4 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TL084CPWG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  JFET-Input Operational Amplifiers
Download  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TL084CPWG4 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  TL084CPWG4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TL084CPWG4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TL084CPWG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TL084CPWG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TL084CPWG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TL084CPWG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TL084CPWG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TL084CPWG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TL084CPWG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 50 page
background image
3
2
1
20 19
9 10 11 12 13
4
5
6
7
8
18
17
16
15
14
4IN +
NC
VCC
NC
3IN +
1IN +
NC
VCC +
NC
2IN +
1
2
3
4
5
6
7
14
13
12
11
10
9
8
1OUT
1IN −
1IN +
VCC +
2IN +
2IN −
2OUT
4OUT
4IN −
4IN +
VCC −
3IN +
3IN −
3OUT
1
2
3
4
8
7
6
5
1OUT
1IN −
1IN +
VCC −
VCC +
2OUT
2IN −
2IN +
3
2
1
20 19
9 10 11 12 13
4
5
6
7
8
18
17
16
15
14
NC
2OUT
NC
2IN −
NC
NC
1IN −
NC
1IN +
NC
1
2
3
4
8
7
6
5
OFFSET N1
IN −
IN +
VCC −
NC
VCC +
OUT
OFFSET N2
TL081, TL081A, TL081B, TL082, TL082A
TL082B, TL084, TL084A, TL084B
www.ti.com
SLOS081I – FEBRUARY 1977 – REVISED MAY 2015
5 Pin Configuration and Functions
TL082 FK Package
TL081 and TL081x D, P, and PS Package
20-Pin LCCC
8-Pin SOIC, PDIP, and SO
Top View
Top View
TL082 and TL082x D, JG, P, PS and PW Package
8-Pin SOIC, CDIP, PDIP, SO, and TSSOP
Top View
TL084 FK Package
20-Pin LCCC
Top View
TL084 and TL084x D, J, N, NS and PW Package
14-Pin SOIC, CDIP, PDIP, SO, and TSSOP
Top View
Pin Functions
PIN
TL081
TL082
TL084
SOIC,
I/O
DESCRIPTION
SOIC,
NAME
SOIC, PDIP,
CDIP,
CDIP, PDIP,
LCCC
LCCC
SO
PDIP, SO,
SO, TSSOP
TSSOP
1IN–
2
5
2
3
I
Negative input
1IN+
3
7
3
4
I
Positive input
1OUT
1
2
1
2
O
Output
2IN–
6
15
6
9
I
Negative input
2IN+
5
12
5
8
I
Positive input
2OUT
7
17
7
10
O
Output
3IN–
9
13
I
Negative input
3IN+
10
14
I
Positive input
3OUT
8
12
O
Output
4IN–
13
19
I
Negative input
4IN+
12
18
I
Positive input
4OUT
14
20
O
Output
Copyright © 1977–2015, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
3
Product Folder Links: TL081 TL081A TL081B TL082 TL082A TL082B TL084 TL084A TL084B


Số phần tương tự - TL084CPWG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL084CPWG4 TI-TL084CPWG4 Datasheet
1,000Kb / 37P
[Old version datasheet]   JEET-INPUT OPERTIONAL AMPLIFERS
TL084CPWG4 TI-TL084CPWG4 Datasheet
949Kb / 37P
[Old version datasheet]   JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL084CPWG4 TI-TL084CPWG4 Datasheet
998Kb / 38P
[Old version datasheet]   JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results

Mô tả tương tự - TL084CPWG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL080 TI-TL080 Datasheet
368Kb / 19P
[Old version datasheet]   JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL081 TI-TL081 Datasheet
463Kb / 29P
[Old version datasheet]   JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
LF156JAN TI1-LF156JAN_13 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   JFET Input Operational Amplifiers
LF155 TI1-LF155_16 Datasheet
2Mb / 43P
[Old version datasheet]   JFET Input Operational Amplifiers
TL091 TI-TL091 Datasheet
610Kb / 8P
[Old version datasheet]   JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
LF156JAN TI1-LF156JAN Datasheet
998Kb / 23P
[Old version datasheet]   JFET Input Operational Amplifiers
LF256H TI-LF256H Datasheet
2Mb / 32P
[Old version datasheet]   JFET Input Operational Amplifiers
logo
Motorola, Inc
TL081C MOTOROLA-TL081C Datasheet
169Kb / 8P
   JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Texas Instruments
TL081_101 TI-TL081_101 Datasheet
998Kb / 38P
[Old version datasheet]   JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Motorola, Inc
MC35001 MOTOROLA-MC35001 Datasheet
389Kb / 7P
   JFET Input Operational Amplifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com