công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL082IJG bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TL082IJG
Giải thích chi tiết về linh kiện  JFET-Input Operational Amplifiers
Download  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TL082IJG bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button TL082IJG Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TL082IJG Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TL082IJG Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TL082IJG Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TL082IJG Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TL082IJG Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TL082IJG Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TL082IJG Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TL082IJG Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 50 page
background image
TL081, TL081A, TL081B, TL082, TL082A
TL082B, TL084, TL084A, TL084B
SLOS081I – FEBRUARY 1977 – REVISED MAY 2015
www.ti.com
Operating Characteristics (continued)
VCC± = ±15 V, TA= 25°C (unless otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
tr
Rise-time
0.05
μs
VI = 20 V, RL = 2 kΩ, CL = 100 pF,
See Figure 19
overshoot factor
20%
f = 1 kHz
18
nV/
√Hz
Equivalent input noise
Vn
RS = 20 Ω
voltage
f = 10 Hz to 10 kHz
4
μV
Equivalent input noise
In
RS = 20 Ω,
f = 1 kHz
0.01
pA/
√Hz
current
VIrms = 6 V, AVD = 1, RS ≤ 1 kΩ, RL ≥ 2 kΩ,
THD
Total harmonic distortion
0.003%
f = 1 kHz,
6.8 Dissipation Rating Table
TA ≤ 25°C
DERATING
DERATE
TA = 70°C
TA = 85°C
TA = 125°C
PACKAGE
POWER RATING
FACTOR
ABOVE TA
POWER RATING
POWER RATING
POWER RATING
D (14 pin)
680 mW
7.6 mW/°C
60°C
604 m/W
490 mW
186 mW
FK
680 mW
11.0 mW/°C
88°C
680 m/W
680 mW
273 mW
J
680 mW
11.0 mW/°C
88°C
680 m/W
680 mW
273 mW
JG
680 mW
8.4 mW/°C
69°C
672 m/W
546 mW
210 mW
8
Submit Documentation Feedback
Copyright © 1977–2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TL081 TL081A TL081B TL082 TL082A TL082B TL084 TL084A TL084B


Số phần tương tự - TL082IJG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL082IJG TI-TL082IJG Datasheet
862Kb / 37P
[Old version datasheet]   JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL082IJG TI-TL082IJG Datasheet
836Kb / 33P
[Old version datasheet]   JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL082IJG TI-TL082IJG Datasheet
1,000Kb / 37P
[Old version datasheet]   JEET-INPUT OPERTIONAL AMPLIFERS
TL082IJG TI-TL082IJG Datasheet
949Kb / 37P
[Old version datasheet]   JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL082IJG TI-TL082IJG Datasheet
998Kb / 38P
[Old version datasheet]   JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results

Mô tả tương tự - TL082IJG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL080 TI-TL080 Datasheet
368Kb / 19P
[Old version datasheet]   JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL081 TI-TL081 Datasheet
463Kb / 29P
[Old version datasheet]   JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
LF156JAN TI1-LF156JAN_13 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   JFET Input Operational Amplifiers
LF155 TI1-LF155_16 Datasheet
2Mb / 43P
[Old version datasheet]   JFET Input Operational Amplifiers
TL091 TI-TL091 Datasheet
610Kb / 8P
[Old version datasheet]   JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
LF156JAN TI1-LF156JAN Datasheet
998Kb / 23P
[Old version datasheet]   JFET Input Operational Amplifiers
LF256H TI-LF256H Datasheet
2Mb / 32P
[Old version datasheet]   JFET Input Operational Amplifiers
logo
Motorola, Inc
TL081C MOTOROLA-TL081C Datasheet
169Kb / 8P
   JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Texas Instruments
TL081_101 TI-TL081_101 Datasheet
998Kb / 38P
[Old version datasheet]   JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Motorola, Inc
MC35001 MOTOROLA-MC35001 Datasheet
389Kb / 7P
   JFET Input Operational Amplifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com