công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMV981MFX bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LMV981MFX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 1.8V, RRIO Operational Amplifiers
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LMV981MFX bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button LMV981MFX Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LMV981MFX Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMV981MFX Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMV981MFX Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMV981MFX Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LMV981MFX Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LMV981MFX Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LMV981MFX Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LMV981MFX Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 28 page
background image
0
1
2
3
4
5
6
SUPPLY VOLTAGE (V)
20
25
30
35
40
45
RL = 2k:
NEGATIVE SWING
POSITIVE SWING
10k
FREQUENCY (Hz)
PHASE
GAIN
CL = 0pF
CL = 300pF
CL = 1000pF
100k
1M
10
M
-10
0
10
20
30
40
50
60
CL = 1000pF
CL = 300pF
CL = 0pF
VS = 1.8V
RL = 600:
-22.5
0.
0
22.5
45.
0
67.5
90.0
112.5
135.
0
0.001
0.01
0.1
1
10
0.01
0.1
1
10
100
OUTPUT VOLTAGE REF TO GND (V)
VS = 5V
VS = 2.7V
VS = 1.8V
0
1
2
3
4
5
6
SUPPLY VOLTAGE (V)
60
70
80
90
100
110
120
130
140
NEGATIVE SWING
POSITIVE SWING
RL = 600:
SUPPLY VOLTAGE (V)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0
1
2
3
4
5
125°C
25°C
-40°C
85°C
0.001
0.01
0.1
1
10
0.01
0.1
1
10
100
OUTPUT VOLTAGE REFERENCED TO V+ (V)
VS = 5V
VS = 1.8V
VS = 2.7V
LMV981-N, LMV982-N
www.ti.com
SNOS976L – NOVEMBER 2001 – REVISED MARCH 2013
Typical Performance Characteristics
Unless otherwise specified, VS = +5V, single supply, TA = 25°C.
Supply Current
Sourcing Current
vs.
vs.
Supply Voltage (LMV981-N)
Output Voltage
Figure 4.
Figure 5.
Sinking Current
Output Voltage Swing
vs.
vs.
Output Voltage
Supply Voltage
Figure 6.
Figure 7.
Output Voltage Swing
Gain and Phase
vs.
vs.
Supply Voltage
Frequency
Figure 8.
Figure 9.
Copyright © 2001–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Links: LMV981-N LMV982-N


Số phần tương tự - LMV981MFX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMV981MFX NSC-LMV981MFX Datasheet
585Kb / 18P
   1.8V, RRIO Operational Amplifiers with Shutdown
logo
Texas Instruments
LMV981MFX TI1-LMV981MFX Datasheet
1,008Kb / 20P
[Old version datasheet]   Single / LMV982 Dual 1.8V, RRIO Operational Amplifiers with Shutdown
logo
National Semiconductor ...
LMV981MFXNOPB NSC-LMV981MFXNOPB Datasheet
1Mb / 27P
   Dual 1.8V, RRIO Operational Amplifiers with Shutdown
More results

Mô tả tương tự - LMV981MFX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMV931 NSC-LMV931 Datasheet
625Kb / 19P
   1.8V, RRIO Operational Amplifiers
LMV981-N NSC-LMV981-N Datasheet
1Mb / 27P
   Dual 1.8V, RRIO Operational Amplifiers with Shutdown
LMV981 NSC-LMV981 Datasheet
585Kb / 18P
   1.8V, RRIO Operational Amplifiers with Shutdown
logo
Texas Instruments
LMV981 TI1-LMV981 Datasheet
1,008Kb / 20P
[Old version datasheet]   Single / LMV982 Dual 1.8V, RRIO Operational Amplifiers with Shutdown
logo
Analog Devices
OP296 AD-OP296_15 Datasheet
2Mb / 19P
   Micropower RRIO Operational Amplifiers
OP196GSZ-REEL7 AD-OP196GSZ-REEL7 Datasheet
2Mb / 19P
   Micropower RRIO Operational Amplifiers
REV. E
logo
Renesas Technology Corp
ISL28233I RENESAS-ISL28233I Datasheet
1Mb / 19P
   Dual Micropower, Zero-Drift, RRIO Operational Amplifiers
November 17, 2011
logo
Analog Devices
OP496 AD-OP496_15 Datasheet
2Mb / 19P
   Micropower RRIO Operational Amplifiers
OP196 AD-OP196_15 Datasheet
2Mb / 19P
   Micropower RRIO Operational Amplifiers
logo
Texas Instruments
LMV931-N TI1-LMV931-N Datasheet
1Mb / 40P
[Old version datasheet]   Single, Dual, Quad 1.8-V, RRIO Operational Amplifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com