công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

54ABT646W-QML bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện 54ABT646W-QML
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal Transceivers and Registers with TRI-STATE Outputs
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

54ABT646W-QML bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button 54ABT646W-QML Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) 54ABT646W-QML Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) 54ABT646W-QML Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) 54ABT646W-QML Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) 54ABT646W-QML Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) 54ABT646W-QML Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) 54ABT646W-QML Datasheet HTML 12Page - National Semiconductor (TI) 54ABT646W-QML Datasheet HTML 13Page - National Semiconductor (TI) 54ABT646W-QML Datasheet HTML 14Page - National Semiconductor (TI)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
AC Loading
DS100209-10
*Includes jig and probe capacitance
FIGURE 5. Standard AC Test Load
DS100209-12
FIGURE 6. Test Input Signal Levels
Input Pulse Requirements
Amplitude
Rep. Rate
t
W
t
r
t
f
3.0V
1 MHz
500 ns
2.5 ns
2.5 ns
FIGURE 7. Test Input Signal Requirements
DS100209-14
FIGURE 8. Propagation Delay Waveforms for Inverting
and Non-Inverting Functions
DS100209-11
FIGURE 9. Propagation Delay,
Pulse Width Waveforms
DS100209-13
FIGURE 10. TRI-STATE Output HIGH
and LOW Enable and Disable Times
DS100209-15
FIGURE 11. Setup Time, Hold Time
and Recovery Time Waveforms
11
www.national.com


Số phần tương tự - 54ABT646W-QML

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
54ABT646W-QML NSC-54ABT646W-QML Datasheet
35Kb / 9P
   OCTAL TRANSCEIVERS AND REGISTERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - 54ABT646W-QML

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
54ABT652 NSC-54ABT652 Datasheet
361Kb / 17P
   Octal Transceivers and Registers with TRI-STATE Outputs
logo
Fairchild Semiconductor
74ABT652 FAIRCHILD-74ABT652 Datasheet
92Kb / 10P
   Octal Transceivers and Registers with 3-STATE Outputs
74ABT646 FAIRCHILD-74ABT646 Datasheet
97Kb / 9P
   Octal Transceivers and Registers with 3-STATE Outputs
logo
National Semiconductor ...
MN54ABT646-X NSC-MN54ABT646-X Datasheet
35Kb / 9P
   OCTAL TRANSCEIVERS AND REGISTERS WITH 3-STATE OUTPUTS
54ABT16646 NSC-54ABT16646 Datasheet
157Kb / 8P
   16-Bit Transceivers and Registers with TRI-STATE Outputs
logo
Texas Instruments
SN54ALS646 TI-SN54ALS646 Datasheet
270Kb / 18P
[Old version datasheet]   OCTAL BUS TRANSCEIVERS AND REGISTERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54LVC652A TI-SN54LVC652A Datasheet
196Kb / 13P
[Old version datasheet]   OCTAL BUS TRANSCEIVERS AND REGISTERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ALS652 TI1-SN54ALS652_15 Datasheet
906Kb / 33P
[Old version datasheet]   OCTAL BUS TRANSCEIVERS AND REGISTERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT652 TI1-SN54ABT652_14 Datasheet
179Kb / 11P
[Old version datasheet]   OCTAL BUS TRANSCEIVERS AND REGISTERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ALS646 TI1-SN54ALS646_15 Datasheet
1,002Kb / 27P
[Old version datasheet]   OCTAL BUS TRANSCEIVERS AND REGISTERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com