công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMV358Q3MM/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LMV358Q3MM/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Operational Amplifiers
Download  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LMV358Q3MM/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button LMV358Q3MM/NOPB Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LMV358Q3MM/NOPB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LMV358Q3MM/NOPB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LMV358Q3MM/NOPB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMV358Q3MM/NOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMV358Q3MM/NOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMV358Q3MM/NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LMV358Q3MM/NOPB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LMV358Q3MM/NOPB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 52 page
background image
LMV321-N, LMV321-N-Q1, LMV358-N
LMV358-N-Q1, LMV324-N, LMV324-N-Q1
www.ti.com
SNOS012J – AUGUST 2000 – REVISED DECEMBER 2014
7.9 5-V AC Electrical Characteristics
Unless otherwise specified, all limits specified for TJ = 25°C, V
+ = 5 V, V= 0 V, V
CM = 2.0 V, VO = V
+/2 and R
L > 1 MΩ.
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN(1)
TYP(2)
MAX(1)
UNIT
SR
Slew Rate
(3)
1
V/µs
GBWP
Gain-Bandwidth Product
CL = 200 pF
1
MHz
Φm
Phase Margin
60
Deg
Gm
Gain Margin
10
dB
en
Input-Referred Voltage Noise
f = 1 kHz
39
in
Input-Referred Current Noise
f = 1 kHz
0.21
(1)
All limits are ensured by testing or statistical analysis.
(2)
Typical values represent the most likely parametric norm as determined at the time of characterization. Actual typical values may vary
over time and will also depend on the application and configuration. The typical values are not tested and are not ensured on shipped
production material.
(3)
Connected as voltage follower with 3-V step input. Number specified is the slower of the positive and negative slew rates.
Copyright © 2000–2014, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
7
Product Folder Links: LMV321-N LMV321-N-Q1 LMV358-N LMV358-N-Q1 LMV324-N LMV324-N-Q1


Số phần tương tự - LMV358Q3MM/NOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMV358Q3MM/NOPB TI1-LMV358Q3MM/NOPB Datasheet
2Mb / 44P
[Old version datasheet]   Single/Dual/Quad General Purpose, Low Voltage, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers
More results

Mô tả tương tự - LMV358Q3MM/NOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Linear Technology
LM308A LINER-LM308A_15 Datasheet
459Kb / 8P
   OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Analog Devices
AD8529 AD-AD8529_15 Datasheet
400Kb / 16P
   Operational Amplifiers
REV. D
logo
Texas Instruments
LM112 TI1-LM112_11 Datasheet
450Kb / 8P
[Old version datasheet]   Operational Amplifiers
LM107 TI1-LM107_11 Datasheet
444Kb / 12P
[Old version datasheet]   Operational Amplifiers
logo
National Semiconductor ...
LM101A NSC-LM101A_00 Datasheet
608Kb / 20P
   Operational Amplifiers
logo
Maxwell Technologies
OP284 MAXWELL-OP284 Datasheet
861Kb / 16P
   Operational Amplifiers
logo
National Semiconductor ...
LM108 NSC-LM108 Datasheet
289Kb / 10P
   Operational Amplifiers
logo
Motorola, Inc
LM301A MOTOROLA-LM301A Datasheet
130Kb / 6P
   Operational Amplifiers
logo
National Semiconductor ...
LM107 NSC-LM107 Datasheet
194Kb / 10P
   Operational Amplifiers
logo
SG Micro Corp
SGM8535 SGMICRO-SGM8535 Datasheet
379Kb / 16P
   Operational Amplifiers
logo
Texas Instruments
LM118-N TI1-LM118-N_15 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   Operational Amplifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com