công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

54ABT273J-QML bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện 54ABT273J-QML
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal D-Type Flip-Flop
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

54ABT273J-QML bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - National Semiconductor (TI)

  54ABT273J-QML Datasheet HTML 1Page - National Semiconductor (TI) 54ABT273J-QML Datasheet HTML 2Page - National Semiconductor (TI) 54ABT273J-QML Datasheet HTML 3Page - National Semiconductor (TI) 54ABT273J-QML Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI) 54ABT273J-QML Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) 54ABT273J-QML Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) 54ABT273J-QML Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) 54ABT273J-QML Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
Connection Diagrams
Pin
Description
Names
D
0–D7
Data Inputs
MR
Master Reset
(Active LOW)
CP
Clock Pulse Input
(Active Rising Edge)
Q
0–Q7
Data Outputs
Truth Table
Mode Select-Function Table
Operating Mode
Inputs
Output
MR
CP
D
n
Q
n
Reset (Clear)
L
X
X
L
Load “1”
H
N
hH
Load “0”
H
N
lL
H = HIGH Voltage Level steady state
h = HIGH Voltage Level one setup time prior to the LOW-to-HIGH clock tran-
sition
L = LOW Voltage Level steady state
I = LOW Voltage Level one setup time prior to the LOW-to-HIGH clock tran-
sition
X = Immaterial
N = LOW-to-HIGH clock transition
Logic Diagram
Pin Assignment for DIP
and Flatpack
DS100205-1
Pin Assignment
for LCC
DS100205-2
DS100205-3
Please note that this diagram is provided only for the understanding of logic operations and should not be used to estimate propagation delays.
www.national.com
2


Số phần tương tự - 54ABT273J-QML

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
54ABT240 NSC-54ABT240 Datasheet
134Kb / 8P
   Octal Buffer/Line Driver with TRI-STATE Outputs
54ABT240 NSC-54ABT240 Datasheet
168Kb / 11P
   OCTAL BUFFER AND LINE DRIVER WITH TRI-STATE OUTPUTS
54ABT240E-QML NSC-54ABT240E-QML Datasheet
134Kb / 8P
   Octal Buffer/Line Driver with TRI-STATE Outputs
54ABT240E-QML NSC-54ABT240E-QML Datasheet
168Kb / 11P
   OCTAL BUFFER AND LINE DRIVER WITH TRI-STATE OUTPUTS
54ABT240E-QML NSC-54ABT240E-QML Datasheet
184Kb / 11P
   OCTAL BUFFER AND LINE DRIVER WITH TRI-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - 54ABT273J-QML

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
M54HC377 STMICROELECTRONICS-M54HC377 Datasheet
252Kb / 11P
   OCTAL D TYPE FLIP FLOP
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC273 FAIRCHILD-74VHC273_07 Datasheet
625Kb / 13P
   Octal D-Type Flip-Flop
74VHC273 FAIRCHILD-74VHC273_05 Datasheet
532Kb / 10P
   Octal D-Type Flip-Flop
74F273 FAIRCHILD-74F273 Datasheet
74Kb / 7P
   Octal D-Type Flip-Flop
74AC273SJX FAIRCHILD-74AC273SJX Datasheet
383Kb / 12P
   Octal D-Type Flip-Flop
logo
STMicroelectronics
M74HC377 STMICROELECTRONICS-M74HC377 Datasheet
362Kb / 11P
   OCTAL D TYPE FLIP FLOP
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC273 FAIRCHILD-74VHC273 Datasheet
91Kb / 7P
   Octal D-Type Flip-Flop
logo
NXP Semiconductors
74ABT273A PHILIPS-74ABT273A Datasheet
104Kb / 12P
   Octal D-type flip-flop
1995 Sep 06
74ALS273 PHILIPS-74ALS273 Datasheet
114Kb / 9P
   Octal D-type flip-flop
1991 Feb 08
logo
Fairchild Semiconductor
74AC273 FAIRCHILD-74AC273_08 Datasheet
383Kb / 12P
   Octal D-Type Flip-Flop
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com