công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMH6550MMX bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LMH6550MMX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Differential, High-Speed Operational Amplifier
Download  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LMH6550MMX bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button LMH6550MMX Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LMH6550MMX Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LMH6550MMX Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMH6550MMX Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMH6550MMX Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMH6550MMX Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LMH6550MMX Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LMH6550MMX Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LMH6550MMX Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 33 page
background image
1
10
100
0
10
20
30
40
50
60
70
CAPACITIVE LOAD (pF)
LOAD = 1 k: || CAP LOAD
VS = ±5V
1
10
100
1000
FREQUENCY (MHz)
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
CL = 5.7 pF, ROUT = 40:
CL = 10 pF, ROUT = 30:
CL = 22 pF, ROUT = 22:
CL = 47 pF, ROUT = 13:
VOD = 210 mVPP
AV = 1
LOAD = (CL || 1 k:) IN
SERIES WITH 2 ROUTS
VS = ±5V
1
1
10
100
1000
FREQUENCY (MHz)
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
Vs = ±5V
AV = 1
SINGLE ENDED INPUT
VOD = 4.0VPP
VOD = 2.0VPP
VOD = 0.5VPP
1
10
100
1000
FREQUENCY (MHz)
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
VOUT = 0.5 VPP
SINGLE ENDED INPUT
GAIN = 2
GAIN = 4
GAIN = 6
1
1
10
100
1000
FREQUENCY (MHz)
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
VOD = 0.5VPP
AV = 1
DIFFERENTIAL INPUT
VS = ±5V
VS = 5V
1
1
10
100
1000
FREQUENCY (MHz)
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
VOD = 1VPP
AV = 1
SINGLE ENDED INPUT
VS = ±5V
VS = 5V
LMH6550
SNOSAK0I – DECEMBER 2004 – REVISED JANUARY 2015
www.ti.com
7.7 Typical Characteristics
(TA = 25°C, VS = ±5 V, RL = 500 Ω, RF = RG = 365 Ω; unless specified).
Figure 1. Frequency Response vs Supply Voltage
Figure 2. Frequency Response
Figure 4. Frequency Response vs Gain
Figure 3. Frequency Response vs VOUT
Figure 5. Frequency Response vs Capacitive Load
Figure 6. Suggested ROUT vs Cap Load
8
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2004–2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LMH6550


Số phần tương tự - LMH6550MMX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMH6550MMX NSC-LMH6550MMX Datasheet
913Kb / 17P
   Differential, High Speed Op Amp
LMH6550MMXNOPB NSC-LMH6550MMXNOPB Datasheet
1Mb / 25P
   LMH6550 Differential, High Speed Op Amp
More results

Mô tả tương tự - LMH6550MMX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM6165 NSC-LM6165 Datasheet
460Kb / 12P
   High Speed Operational Amplifier
LM715 NSC-LM715 Datasheet
208Kb / 8P
   High Speed Operational Amplifier
logo
Linear Technology
LT118A LINER-LT118A Datasheet
499Kb / 8P
   High Speed Operational Amplifier
LM318S8 LINER-LM318S8 Datasheet
100Kb / 2P
   High Speed Operational Amplifier
logo
National Semiconductor ...
LM6162 NSC-LM6162 Datasheet
219Kb / 12P
   High Speed Operational Amplifier
September 1995
logo
Linear Technology
LM118J8 LINER-LM118J8 Datasheet
507Kb / 8P
   High Speed Operational Amplifier
logo
National Semiconductor ...
LH4161A NSC-LH4161A Datasheet
198Kb / 6P
   High Speed Operational Amplifier
logo
Anaren Microwave
MSK0024 ANAREN-MSK0024 Datasheet
221Kb / 5P
   HIGH SPEED OPERATIONAL AMPLIFIER
logo
Analog Devices
AD505 AD-AD505_15 Datasheet
1Mb / 6P
   HIGH SPEED OPERATIONAL AMPLIFIER
logo
Linear Technology
LM318S8 LINER-LM318S8_15 Datasheet
112Kb / 2P
   HIGH SPEED OPERATIONAL AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com