công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

54ABT16500 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện 54ABT16500
Giải thích chi tiết về linh kiện  18-Bit Universal Bus Transceivers with TRI-STATE Outputs
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

54ABT16500 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - National Semiconductor (TI)

  54ABT16500 Datasheet HTML 1Page - National Semiconductor (TI) 54ABT16500 Datasheet HTML 2Page - National Semiconductor (TI) 54ABT16500 Datasheet HTML 3Page - National Semiconductor (TI) 54ABT16500 Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI) 54ABT16500 Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) 54ABT16500 Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) 54ABT16500 Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) 54ABT16500 Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
AC Loading
DS100225-3
*Includes jig and probe capacitance.
FIGURE 1. Standard AC Test Load
DS100225-5
FIGURE 2. V
M = 1.5V
Input Pulse Requirements
Amplitude
Rep. Rate
t
W
t
r
t
f
3.0V
1 MHz
500 ns
2.5 ns
2.5 ns
FIGURE 3. Test Input Signal Requirements
DS100225-7
FIGURE 4. Propagation Delay Waveforms
for Inverting and Non-Inverting Functions
DS100225-4
FIGURE 5. Propagation Delay,
Pulse Width Waveforms
DS100225-6
FIGURE 6. TRI-STATE Output HIGH
and LOW Enable and Disable Times
DS100225-8
FIGURE 7. Setup Time, Hold Time
and Recovery Time Waveforms
7
www.national.com
PrintDate=1998/07/14 PrintTime=11:08:56 43605 ds100225 Rev. No. 1
cmserv
Proof
7


Số phần tương tự - 54ABT16500

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
54ABT16244 NSC-54ABT16244 Datasheet
195Kb / 10P
   16-Bit Buffer/Line Driver with TRI-STATE Outputs
54ABT16244W-QML NSC-54ABT16244W-QML Datasheet
195Kb / 10P
   16-Bit Buffer/Line Driver with TRI-STATE Outputs
54ABT16245 NSC-54ABT16245 Datasheet
219Kb / 9P
   16-Bit Transceiver with TRI-STATE Outputs
logo
Texas Instruments
54ABT16245 TI-54ABT16245 Datasheet
299Kb / 12P
[Old version datasheet]   54ABT16245 16-Bit Transceiver with TRI-STATE Outputs
logo
National Semiconductor ...
54ABT16245W-QML NSC-54ABT16245W-QML Datasheet
219Kb / 9P
   16-Bit Transceiver with TRI-STATE Outputs
More results

Mô tả tương tự - 54ABT16500

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN54ABT162501 TI-SN54ABT162501 Datasheet
135Kb / 9P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT162601 TI-SN54ABT162601 Datasheet
124Kb / 8P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT16501 TI-SN54ABT16501 Datasheet
148Kb / 9P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT16600 TI-SN54ABT16600 Datasheet
125Kb / 7P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Fairchild Semiconductor
74ABT16501 FAIRCHILD-74ABT16501 Datasheet
67Kb / 7P
   18-Bit Universal Bus Transceivers with 3-STATE Outputs
logo
Texas Instruments
SN54ABT16600 TI1-SN54ABT16600_14 Datasheet
143Kb / 9P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Renesas Technology Corp
HD74ALVCH162501 RENESAS-HD74ALVCH162501 Datasheet
3Mb / 13P
   18-bit Universal Bus Transceivers with 3-state Outputs
logo
Texas Instruments
SN54ABT16500B TI-SN54ABT16500B Datasheet
149Kb / 9P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Hitachi Semiconductor
HD74ALVCH162500 HITACHI-HD74ALVCH162500 Datasheet
56Kb / 13P
   18-bit Universal Bus Transceivers with 3-state Outputs
logo
Texas Instruments
SN54ABT162601 TI1-SN54ABT162601_15 Datasheet
1Mb / 16P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com