công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74HC11ADR2G bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74HC11ADR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Triple 3-Input AND Gate
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74HC11ADR2G bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MC74HC11ADR2G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74HC11ADR2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74HC11ADR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74HC11ADR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74HC11ADR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74HC11ADR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
MC74HC11A
http://onsemi.com
4
Figure 2. Switching Waveforms
tr
VCC
GND
90%
50%
10%
90%
50%
10%
INPUT
A, B, OR C
OUTPUT Y
tPLH
tPHL
tTLH
tTHL
tf
A
B
C
Y
*Includes all probe and jig capacitance
CL*
TEST POINT
DEVICE
UNDER
TEST
OUTPUT
Figure 3. Test Circuit
Figure 4. Expanded Logic Diagram
(1/3 of the Device)
ORDERING INFORMATION
Device
Package
Shipping
MC74HC11ADG
SOIC−14
(Pb−Free)
55 Units / Rail
MC74HC11ADR2G
SOIC−14
(Pb−Free)
2500 / Tape & Reel
MC74HC11ADTG
TSSOP−14
(Pb−Free)
96 Units / Tube
MC74HC11ADTR2G
TSSOP−14
(Pb−Free)
2500 / Tape & Reel
NLV74HC11ADR2G*
SOIC−14
(Pb−Free)
2500 / Tape & Reel
†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.
*NLV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring Unique Site and Control Change Requirements; AEC−Q100 Qualified and PPAP
Capable


Số phần tương tự - MC74HC11ADR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74HC11 MOTOROLA-MC74HC11 Datasheet
140Kb / 4P
   Triple 3-lnput AND Gate High-Performance silicon-gate CMOS
logo
NXP Semiconductors
MC74HC11 NXP-MC74HC11 Datasheet
759Kb / 40P
   Universal Digital Loop Transceiver (UDLT-3) Evaluation Module
Rev. 3, 2/2002
logo
ON Semiconductor
MC74HC112 ONSEMI-MC74HC112 Datasheet
138Kb / 7P
   Dual J-K Flip-Flop with Set and Reset
May, 2013 ??Rev. 8
logo
Motorola, Inc
MC74HC112 MOTOROLA-MC74HC112 Datasheet
214Kb / 6P
   Dual J-K Flip-Flop with Set and Reset High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
logo
ON Semiconductor
MC74HC112A ONSEMI-MC74HC112A Datasheet
181Kb / 8P
   Dual J-K Flip-Flop with Set and Reset High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
December, 2009 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC74HC11ADR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
DM74ALS11A FAIRCHILD-DM74ALS11A Datasheet
46Kb / 4P
   Triple 3-Input AND Gate
logo
Hitachi Semiconductor
HD14073B HITACHI-HD14073B Datasheet
49Kb / 4P
   Triple 3-input AND Gate
logo
Motorola, Inc
SN54LS15 MOTOROLA-SN54LS15 Datasheet
123Kb / 4P
   TRIPLE 3-INPUT AND GATE
logo
NXP Semiconductors
74ALS11A PHILIPS-74ALS11A Datasheet
77Kb / 7P
   Triple 3-Input AND gate
1991 Feb 08
logo
STMicroelectronics
M74HC11 STMICROELECTRONICS-M74HC11 Datasheet
177Kb / 8P
   TRIPLE 3-INPUT AND GATE
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC11F TOSHIBA-TC74VHC11F_07 Datasheet
210Kb / 8P
   Triple 3-Input AND Gate
TC74VHC11F TOSHIBA-TC74VHC11F_12 Datasheet
193Kb / 7P
   Triple 3-Input AND Gate
logo
Texas Instruments
54F11 TI1-54F11 Datasheet
347Kb / 10P
[Old version datasheet]   Triple 3-Input AND Gate
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT11-Q100 NEXPERIA-74HCT11-Q100 Datasheet
228Kb / 11P
   Triple 3-input AND gate
Rev. 4 - 11 August 2021
logo
National Semiconductor ...
54F11DM NSC-54F11DM Datasheet
96Kb / 8P
   Triple 3-Input AND Gate
logo
NXP Semiconductors
74HC11 PHILIPS-74HC11 Datasheet
33Kb / 5P
   Triple 3-input AND gate
December 1990
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com