công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS14T3 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện SS14T3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Schottky Power Rectifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

SS14T3 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  SS14T3 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor SS14T3 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor SS14T3 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor SS14T3 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SS12, SS14
http://onsemi.com
3
1E−6
10E−6
100E−6
1E−3
10E−3
100E−3
0
102030
40
TJ = 100°C
TJ = 150°C
TJ = 25°C
VR, INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
Figure 3. Typical Reverse Current
1E−6
10E−6
100E−6
1E−3
10E−3
100E−3
010
20
30
40
VR, REVERSE VOLTAGE (V)
Figure 4. Maximum Reverse Current
TJ = 100°C
TJ = 150°C
TJ = 25°C
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
25
45
65
85
105
125
145
TL, LEAD TEMPERATURE (°C)
Figure 5. Current Derating
dc
Square Wave
Ipk/IO = p
Ipk/IO = 5
Ipk/IO = 10
Ipk/IO = 20
freq = 20 kHz
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
IO, AVERAGE FORWARD CURRENT (A)
Figure 6. Forward Power Dissipation
dc
Square Wave
Ipk/IO = p
Ipk/IO = 5
Ipk/IO = 10
Ipk/IO = 20
10
100
1000
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
VR, REVERSE VOLTAGE (V)
Figure 7. Capacitance
TJ = 100°C
0.1
1
10
100
1000
0.00001 0.0001 0.001 0.01
0.1
1.0
10
100
1000
t, TIME (sec)
Figure 8. Thermal Response
D = 0.50
D = 0.20
D = 0.10
D = 0.05
D = 0.01
Single Pulse
P(pk)
Duty Cycle, D = t1/t2
t1
t2
Test Type > Min Pad
Theta JC = min pad 1 oz C/W


Số phần tương tự - SS14T3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
SS14T3 ONSEMI-SS14T3 Datasheet
63Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier
July, 2005 ??Rev. 3
SS14T3 ONSEMI-SS14T3 Datasheet
87Kb / 5P
   12 V, 1 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
September, 2007 - Rev. 0
SS14T3 ONSEMI-SS14T3 Datasheet
58Kb / 4P
   Power MOSFET 170 mAmps, 100 Volts
March, 2005 ??Rev. 5
SS14T3 ONSEMI-SS14T3 Datasheet
88Kb / 6P
   12 V, 8.0 A, Low VCE(sat) NPN Transistor
May, 2007 - Rev. 1
SS14T3 ONSEMI-SS14T3 Datasheet
63Kb / 6P
   12 V, 3 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
June, 2005 ??Rev. 0
More results

Mô tả tương tự - SS14T3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MBRA140 ONSEMI-MBRA140 Datasheet
72Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier
April, 2002 ??Rev. 5
MBRS2040LT3 ONSEMI-MBRS2040LT3 Datasheet
96Kb / 6P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier
December, 2003 ??Rev. 3
SS24 ONSEMI-SS24 Datasheet
64Kb / 6P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier
July, 2005 ??Rev. 2
MBRA210LT3 ONSEMI-MBRA210LT3 Datasheet
46Kb / 8P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier
December, 2002 - Rev. 3
MBRA340T3 ONSEMI-MBRA340T3 Datasheet
49Kb / 6P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier
July, 2004 ??Rev. 2
MBRA120LT3 ONSEMI-MBRA120LT3 Datasheet
42Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier
April, 2002 ??Rev. 1
MBR140SFT1 ONSEMI-MBR140SFT1 Datasheet
61Kb / 6P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier
September, 2003 ??Rev. 2
MBR120ESFT1 ONSEMI-MBR120ESFT1_05 Datasheet
62Kb / 6P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier
July, 2005 ??Rev. 2
MBR120LSFT1 ONSEMI-MBR120LSFT1_05 Datasheet
62Kb / 6P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier
July, 2005 ??Rev. 2
MBRS540T3 ONSEMI-MBRS540T3_05 Datasheet
65Kb / 5P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier
November, 2005 ??Rev. 5
logo
Motorola, Inc
MBRA140T3 MOTOROLA-MBRA140T3 Datasheet
135Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com