công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STS123 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - AUK corp

tên linh kiện STS123
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Silicon Transistor
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AUK [AUK corp]
Trang chủ  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp

STS123 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - AUK corp

  STS123 Datasheet HTML 1Page - AUK corp STS123 Datasheet HTML 2Page - AUK corp STS123 Datasheet HTML 3Page - AUK corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
KST-9058-002
3
STS123
Electrical Characteristic Curves
Fig. 4 R
ON-IB
Fig. 3 h
FE-IC
Fig. 1 C
Ob-VCB
Fig. 1 V
CE(sat)-IC


Số phần tương tự - STS123

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
STS126 SAMHOP-STS126 Datasheet
100Kb / 7P
   Super high dense cell design for low RDS(ON).
logo
STMicroelectronics
STS12N3LLH5 STMICROELECTRONICS-STS12N3LLH5 Datasheet
532Kb / 13P
   This device is an N-channel Power
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
STS12N3LLH5 DOINGTER-STS12N3LLH5 Datasheet
920Kb / 5P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
logo
STMicroelectronics
STS12NF30L STMICROELECTRONICS-STS12NF30L Datasheet
82Kb / 8P
   N - CHANNEL 30V - 0.0085W - 12A SO-8 STripFET POWER MOSFET
STS12NF30L STMICROELECTRONICS-STS12NF30L Datasheet
305Kb / 12P
   N-channel 30V - 0.008ohm - 12A SO-8 STripFET II Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STS123

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KSC5603D FAIRCHILD-KSC5603D_10 Datasheet
115Kb / 5P
   NPN Silicon Transistor, Planar Silicon Transistor
logo
STMicroelectronics
MJE521 STMICROELECTRONICS-MJE521 Datasheet
61Kb / 4P
   SILICON NPN TRANSISTOR
logo
Seme LAB
BFT33A SEME-LAB-BFT33A Datasheet
21Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Central Semiconductor C...
CMPT5551 CENTRAL-CMPT5551 Datasheet
78Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
CZT2222A CENTRAL-CZT2222A Datasheet
94Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
NEC
2SC3731 NEC-2SC3731 Datasheet
193Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Sanyo Semicon Device
2SC3486 SANYO-2SC3486 Datasheet
41Kb / 1P
   SILICON NPN TRANSISTOR
logo
NEC
NE685M03 NEC-NE685M03 Datasheet
34Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
2SD774 NEC-2SD774 Datasheet
161Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
AA1L3Z NEC-AA1L3Z Datasheet
119Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
NE688M23 NEC-NE688M23 Datasheet
19Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com