công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK404-070N-E bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện STK404-070N-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  1ch class-AB Audio Power IC
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

STK404-070N-E bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

Back Button STK404-070N-E Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor STK404-070N-E Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor STK404-070N-E Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor STK404-070N-E Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor STK404-070N-E Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor STK404-070N-E Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor STK404-070N-E Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor STK404-070N-E Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor STK404-070N-E Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
STK404-070N-E
No.A2105-7/10
Characteristic of Evaluation Board
0.001
0.01
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
Output Power Per Channel, Po/ch(W)
THD-Po
STK404-070N-E
Vcc=
±30V
RL=6Ω
1ch Drive
VG=30dB
Rg=600Ω
Tc=25
°C
f=1kHz
f=20kHz
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
Supply Voltage, Vcc(+-V)
Po-Vcc
STK404-070N-E
f=1kHz
RL=6Ω
1ch Drive
VG=30dB
Rg=600Ω
Tc=25
°C
THD=0.4%
(f=1kHz)
THD=10%
(f=1kHz)
0
10
20
30
40
50
60
0.1
1
10
100
1000
Output Power Per Channel, Po/ch(W)
Pd-Po
STK404-070N-E
Vcc=
±30V
f=1kHz
RL=6Ω
1ch Drive
VG=30dB
Rg=600Ω
Tc=25
°C
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
10
100
1000
10000
100000
Frequency, f(Hz)
Po-f
STK404-070N-E
Vcc=
±30V
RL=6Ω
1ch Drive
VG=30dB
Rg=600Ω
Tc=25
°C
THD=0.4%
THD=10%


Số phần tương tự - STK404-070N-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK404-070N-E SANYO-STK404-070N-E Datasheet
193Kb / 10P
   1ch class-AB Audio Power IC 60W
More results

Mô tả tương tự - STK404-070N-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK404-140N-E SANYO-STK404-140N-E Datasheet
213Kb / 11P
   1ch class-AB Audio Power IC
logo
ON Semiconductor
STK404-140N-E ONSEMI-STK404-140N-E Datasheet
332Kb / 11P
   1ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
STK404-120N-E ONSEMI-STK404-120N-E Datasheet
331Kb / 11P
   1ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
STK404-070N-E SANYO-STK404-070N-E Datasheet
193Kb / 10P
   1ch class-AB Audio Power IC 60W
STK404-120N-E SANYO-STK404-120N-E Datasheet
213Kb / 11P
   1ch class-AB Audio Power IC 120W
STK433-040N-E SANYO-STK433-040N-E Datasheet
295Kb / 11P
   2channel class-AB Audio Power IC
logo
ON Semiconductor
STK433-130N-E ONSEMI-STK433-130N-E Datasheet
375Kb / 11P
   2ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
STK433-330N-E ONSEMI-STK433-330N-E Datasheet
376Kb / 11P
   3ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
STK433-040N-E ONSEMI-STK433-040N-E Datasheet
372Kb / 11P
   2ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
STK433-890N-E ONSEMI-STK433-890N-E Datasheet
459Kb / 12P
   4ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com