công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS0503SH bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện SS0503SH
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Diode
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

SS0503SH bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - ON Semiconductor

  SS0503SH Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor SS0503SH Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor SS0503SH Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor SS0503SH Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor SS0503SH Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor SS0503SH Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
Applications
High frequency rectification (switching regulators, converters, choppers)
Features
Low forward voltage (IF=0.3A, VF max=0.42V) (IF=0.5A, VF max=0.47V)
Ultrasmall package permitting applied sets to be small and slim
Specifications
Absolute Maximum Ratings at Ta=25°C
Parameter
Symbol
Conditions
Ratings
Unit
Repetitive Peak Reverse Voltage
VRRM
30
V
Nonrepetitive Peak Reverse Surge Voltage
VRSM
30
V
Average Output Current
I
O
0.5
A
Surge Forward Current
I
FSM
50Hz sine wave, 1 cycle
5
A
Junction Temperature
Tj
--55 to +125
°C
Storage Temperature
Tstg
--55 to +125
°C
Package Dimensions
unit : mm (typ)
7028-001
Ordering number : EN8067A
Product & Package Information
• Package
: SCH6
• JEITA, JEDEC
: SOT-563
• Minimum Packing Quantity : 5,000 pcs./reel
Packing Type : TL
Marking
Electrical Connection
1.6
0.5
0.2
0.2
1
3
2
64
5
1 : Cathode
2 : Cathode
3 : No Contact
4 : Anode
5 : Cathode
6 : Cathode
SCH6
1
2
3
6
5
4
TL
SB
SS0503SH-TL-E
80812 TKIM/21505SB TSIM TB-00000213 No.8067-1/6
http://onsemi.com
Semiconductor Components Industries, LLC, 2013
September, 2013
SS0503SH
Schottky Barrier Diode
30V, 0.5A, Low VF, Single SCH6
Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum Ratings are stress ratings only. Functional operation above the Recommended Operating
Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above the Recommended Operating Conditions may affect device reliability.


Số phần tương tự - SS0503SH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
SS0503SH SANYO-SS0503SH Datasheet
33Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode 30V, 0.5A Rectifier
More results

Mô tả tương tự - SS0503SH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
RB070M-30 ROHM-RB070M-30_1 Datasheet
131Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB095B-40 ROHM-RB095B-40_09 Datasheet
451Kb / 4P
   Schottky barrier Diode
RB161L-40 ROHM-RB161L-40_2 Datasheet
161Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB205T-60 ROHM-RB205T-60_10 Datasheet
348Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB215T-60 ROHM-RB215T-60_10 Datasheet
308Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB496EA ROHM-RB496EA_1 Datasheet
195Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB521CS-30 ROHM-RB521CS-30_09 Datasheet
366Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB551V-30 ROHM-RB551V-30_1 Datasheet
132Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX101VA-30 ROHM-RSX101VA-30_1 Datasheet
147Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301L-30 ROHM-RSX301L-30_1 Datasheet
181Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301LA-30 ROHM-RSX301LA-30_10 Datasheet
364Kb / 4P
   Schottky barrier diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com