công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA5724MC bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện LA5724MC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Separately-Excited Step-Down Switching Regulator
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

LA5724MC bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  LA5724MC Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor LA5724MC Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor LA5724MC Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor LA5724MC Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor LA5724MC Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor LA5724MC Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
LA5724MC
No.A2021-2/6
Electrical Characteristics
at Ta
= 25°C, VIN = 15V
Ratings
Parameter
Symbol
Conditions
min
typ
max
Unit
Reference voltage
VOS
IO = 0.3A
1.20
1.23
1.26
V
Reference pin bias current
IFB
1
2
μA
Switching frequency
fosc
128
160
192
kHz
Efficiency
η
VOUT = 5V, IO = 0.3A
82
%
Short-circuit protection circuit
operating switching frequency
fscp
30
kHz
Saturation voltage
Vsat
IOUT = 0.3A, VOS = 0V
1.2
V
Maximum on duty
D max
VOS = 0V
100
%
Minimum on duty
D min
VOS = 5V
0
%
Output leakage current
Ilk
SWOUT = -1V
200
μA
Supply current
Iin
VOS = 2V
5
10
mA
Current limiter operating current
IS
0.7
A
Thermal shutdown operating
temperature
TSD
Designed target value. *
165
°C
Thermal shutdown Hysteresis
width
ΔTSD
Designed target value. *
15
°C
* Design target value : No measurement made.
Package Dimensions
unit : mm (typ)
3424
Pd max -- Ta
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
--30
0
30
60
0.15
150
90
120
0.75
Ambient temperature, Ta - C
Mounted on a board
Designated board : 114.3
×76.1×1.6mm3
glass epoxy
SANYO : SOIC8
4.9
12
8
0.2
0.42
1.27


Số phần tương tự - LA5724MC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LA5724MC SANYO-LA5724MC Datasheet
207Kb / 6P
   Monolithic Linear IC Separately-Excited Step-Down Switching Regulator(Variable Type)
More results

Mô tả tương tự - LA5724MC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
LA5735MC ONSEMI-LA5735MC Datasheet
78Kb / 6P
   Separately-Excited Step-Down Switching Regulator
August, 2013
LA5779 ONSEMI-LA5779 Datasheet
62Kb / 4P
   Separately-excited Step-down Switching Regulator
August, 2013
LA5744 ONSEMI-LA5744 Datasheet
75Kb / 5P
   Separately-Excited Step-Down Switching Regulator
August, 2013
LA5774 ONSEMI-LA5774 Datasheet
65Kb / 5P
   Separately-excited Step-down Switching Regulator
August, 2013
LA5779MP ONSEMI-LA5779MP Datasheet
122Kb / 4P
   Separately-excited Step-down Switching Regulator
August, 2013
LA5759 ONSEMI-LA5759 Datasheet
90Kb / 4P
   Separately-excited Step-down Switching Regulator
August, 2013
LA5744MP ONSEMI-LA5744MP Datasheet
72Kb / 5P
   Separately-Excited Step-Down Switching Regulator
August, 2013
LA5756 ONSEMI-LA5756 Datasheet
90Kb / 4P
   Separately-excited Step-down Switching Regulator
August, 2013
LA5757TP ONSEMI-LA5757TP Datasheet
71Kb / 6P
   Separately-excited Step-down Switching Regulator
August, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
TN8D51A SANYO-TN8D51A Datasheet
177Kb / 11P
   Separately-Excited Step-Down Switching Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com