công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SB10015M bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện SB10015M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

SB10015M bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  SB10015M Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor SB10015M Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor SB10015M Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor SB10015M Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SB10015M
No.A0444-3/4
IT11208
20
0
0.4
0.20.6
00.8
1.01.2
40
60
80
100
120
140
160
(1)
(2)
(3)
(4)
7 0.01
23
7 0.1
0
52
23
37 1.0
5
12
14
8
4
10
6
2
ID00435
IFSM -- t
IS
20ms
t
Current waveform 50Hz sine wave
Time, t -- s
Average Output Current, IO -- A
Tc -- IO
(1)Rectangular wave θ=60°
(2)Rectangular wave θ=120°
(3)Rectangular wave θ=180°
(4)Sine wave θ=180°
θ
360°
180°
360°
Rectangular
wave
Sine
wave
*When mounted in reliability
operaion board,
Rth(J-a)=183.67°C/W
C -- VR
Reverse Voltage, VR -- V
IT07153
2
100
10
2
3
5
7
23
57 1.0
0.1
23
57 10
2
f=1MHz


Số phần tương tự - SB10015M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
SB10015M SANYO-SB10015M Datasheet
42Kb / 3P
   Low IR Schottky Barrier Diode 15V, 1.0A Rectifier
SB10015M-TL-E SANYO-SB10015M-TL-E Datasheet
475Kb / 6P
   15V, 1.0A Rectifi er
SB10015M SANYO-SB10015M_12 Datasheet
475Kb / 6P
   15V, 1.0A Rectifi er
More results

Mô tả tương tự - SB10015M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
RB070M-30 ROHM-RB070M-30_1 Datasheet
131Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB095B-40 ROHM-RB095B-40_09 Datasheet
451Kb / 4P
   Schottky barrier Diode
RB161L-40 ROHM-RB161L-40_2 Datasheet
161Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB205T-60 ROHM-RB205T-60_10 Datasheet
348Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB215T-60 ROHM-RB215T-60_10 Datasheet
308Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB496EA ROHM-RB496EA_1 Datasheet
195Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB521CS-30 ROHM-RB521CS-30_09 Datasheet
366Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB551V-30 ROHM-RB551V-30_1 Datasheet
132Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX101VA-30 ROHM-RSX101VA-30_1 Datasheet
147Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301L-30 ROHM-RSX301L-30_1 Datasheet
181Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301LA-30 ROHM-RSX301LA-30_10 Datasheet
364Kb / 4P
   Schottky barrier diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com