công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH4017 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MCH4017
Giải thích chi tiết về linh kiện  RF Transistor
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MCH4017 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  MCH4017 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MCH4017 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MCH4017 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MCH4017 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MCH4017 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MCH4017 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MCH4017 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MCH4017 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MCH4017 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
MCH4017
No. A1912-5/9
S Parameters (Common emitter)
VCE=3V, IC=80mA
Freq(MHz)
⏐S11⏐∠S11
⏐S21⏐∠S21
⏐S12⏐∠S12
⏐S22⏐∠S22
100
0.662
-146.8
29.622
120.5
0.011
47.5
0.455
-44.8
200
0.751
-164.0
16.762
102.8
0.014
46.9
0.315
-52.9
300
0.774
-171.2
11.369
94.2
0.017
52.5
0.288
-57.1
400
0.783
-175.6
8.549
88.9
0.019
58.6
0.279
-61.3
500
0.778
-178.0
6.977
84.2
0.023
62.0
0.283
-61.0
600
0.778
179.0
5.801
81.0
0.027
66.0
0.272
-62.9
700
0.778
176.3
4.965
78.3
0.030
68.6
0.265
-65.2
800
0.780
173.9
4.316
75.7
0.034
70.2
0.260
-68.0
900
0.782
171.6
3.846
73.3
0.038
71.9
0.263
-70.7
1000
0.782
169.6
3.439
71.0
0.042
73.0
0.263
-73.7
1200
0.787
166.0
2.860
66.6
0.051
74.5
0.268
-78.5
1400
0.789
162.5
2.454
62.4
0.059
75.3
0.278
-83.1
1600
0.792
159.2
2.139
58.4
0.068
75.7
0.288
-87.5
1800
0.796
156.0
1.912
54.5
0.077
75.7
0.300
-91.7
2000
0.797
153.1
1.721
50.8
0.086
75.4
0.314
-96.1
2200
0.797
149.9
1.569
47.1
0.095
75.0
0.328
-100.0
2400
0.799
146.8
1.436
43.4
0.105
74.1
0.343
-103.8
2600
0.800
143.8
1.331
39.9
0.115
73.4
0.359
-107.4
2800
0.801
140.6
1.238
36.5
0.125
72.2
0.377
-110.9
3000
0.799
137.4
1.157
33.3
0.135
71.1
0.394
-114.4
VCE=5V, IC=10mA
Freq(MHz)
⏐S11⏐∠S11
⏐S21⏐∠S21
⏐S12⏐∠S12
⏐S22⏐∠S22
100
0.771
-35.8
23.180
156.3
0.016
72.7
0.933
-20.3
200
0.741
-68.2
20.484
137.3
0.028
60.4
0.820
-36.2
300
0.706
-94.4
17.503
122.8
0.035
53.0
0.722
-48.5
400
0.691
-112.7
14.633
111.9
0.040
48.5
0.656
-57.3
500
0.701
-123.8
12.817
104.7
0.044
47.2
0.622
-61.7
600
0.677
-133.9
10.891
98.4
0.047
46.0
0.560
-66.0
700
0.659
-142.2
9.349
93.5
0.049
45.5
0.513
-68.9
800
0.646
-149.5
8.209
89.1
0.051
45.7
0.474
-72.0
900
0.640
-155.2
7.315
85.3
0.053
46.1
0.449
-74.7
1000
0.633
-160.1
6.557
82.3
0.055
46.9
0.428
-77.4
1200
0.628
-168.2
5.459
76.8
0.060
49.0
0.399
-81.4
1400
0.625
-174.7
4.663
71.9
0.064
51.0
0.385
-84.9
1600
0.625
179.5
4.086
67.5
0.069
53.3
0.373
-88.4
1800
0.627
174.7
3.616
63.5
0.075
54.8
0.372
-91.5
2000
0.628
170.5
3.260
59.5
0.080
56.6
0.372
-94.9
2200
0.628
166.2
2.960
55.7
0.086
57.9
0.376
-98.0
2400
0.630
162.2
2.715
52.0
0.093
58.9
0.383
-101.1
2600
0.631
158.5
2.517
48.5
0.100
59.8
0.391
-104.3
2800
0.634
154.8
2.337
44.9
0.107
60.4
0.402
-107.0
3000
0.633
151.1
2.180
41.5
0.115
60.6
0.416
-109.9


Số phần tương tự - MCH4017

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH4017 SANYO-MCH4017 Datasheet
83Kb / 9P
   High-Frequency Low-Noise Amplifier
More results

Mô tả tương tự - MCH4017

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
MMBTH10 UTC-MMBTH10_10 Datasheet
234Kb / 5P
   RF TRANSISTOR
logo
ON Semiconductor
CPH6020 ONSEMI-CPH6020 Datasheet
505Kb / 6P
   RF Transistor
August, 2013
MCH4016 ONSEMI-MCH4016 Datasheet
291Kb / 10P
   RF Transistor
August, 2013
NSVF3007SG3 ONSEMI-NSVF3007SG3_17 Datasheet
491Kb / 10P
   RF Transistor
May 2017 - Rev. 0
logo
Motorola, Inc
BF224 MOTOROLA-BF224 Datasheet
145Kb / 6P
   RF Transistor
logo
ON Semiconductor
CPH6003A ONSEMI-CPH6003A Datasheet
520Kb / 7P
   RF Transistor
August, 2013
logo
Motorola, Inc
BF199 MOTOROLA-BF199 Datasheet
144Kb / 6P
   RF Transistor
logo
ON Semiconductor
CPH6021 ONSEMI-CPH6021 Datasheet
560Kb / 12P
   RF Transistor
August, 2013
MCH4015 ONSEMI-MCH4015 Datasheet
295Kb / 9P
   RF Transistor
August, 2013
logo
Unisonic Technologies
MPSH10 UTC-MPSH10_15 Datasheet
193Kb / 4P
   RF TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com