công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH4015 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MCH4015
Giải thích chi tiết về linh kiện  RF Transistor
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MCH4015 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - ON Semiconductor

  MCH4015 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MCH4015 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MCH4015 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MCH4015 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MCH4015 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MCH4015 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MCH4015 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MCH4015 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MCH4015 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
20911AB TKIM TC-00002539 No. A1911-1/9
http://onsemi.com
Semiconductor Components Industries, LLC, 2013
August, 2013
MCH4015
RF Transistor
12V, 100mA, fT=10GHz, NPN Single MCPH4
Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum Ratings are stress ratings only. Functional operation above the Recommended Operating
Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above the Recommended Operating Conditions may affect device reliability.
Features
Low-noise use
: NF=1.2dB typ (f=1GHz)
High cut-off frequency : fT=10GHz typ (VCE=5V)
High gain
: |S21e|
2=17dB typ (f=1GHz)
Halogen free compliance
Specifications
Absolute Maximum Ratings at Ta=25°C
Parameter
Symbol
Conditions
Ratings
Unit
Collector-to- Base Voltage
VCBO
20
V
Collector-to-Emitter Voltage
VCEO
12
V
Emitter-to-Base Voltage
VEBO
2V
Collector Current
IC
100
mA
Collector Dissipation
PC
450
mW
Junction Temperature
Tj
150
°C
Storage Temperature
Tstg
--55 to +150
°C
Package Dimensions
unit : mm (typ)
7020A-002
Ordering number : ENA1911
Product & Package Information
• Package
: MCPH4
• JEITA, JEDEC
: SC-82AB, SOT-343, SC-82
• Minimum Packing Quantity : 3,000 pcs./reel
Packing Type: TL
Marking
Electrical Connection
TL
3
2, 4
1
1 : Collector
2 : Emitter
3 : Base
4 : Emitter
MCPH4
2.0
0.3
0.65
0.15
0 to 0.02
43
12
43
12
GN


Số phần tương tự - MCH4015

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH4015 SANYO-MCH4015 Datasheet
83Kb / 9P
   High-Frequency Low-Noise Amplifi er
More results

Mô tả tương tự - MCH4015

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
MMBTH10 UTC-MMBTH10_10 Datasheet
234Kb / 5P
   RF TRANSISTOR
logo
ON Semiconductor
CPH6020 ONSEMI-CPH6020 Datasheet
505Kb / 6P
   RF Transistor
August, 2013
MCH4016 ONSEMI-MCH4016 Datasheet
291Kb / 10P
   RF Transistor
August, 2013
MCH4017 ONSEMI-MCH4017 Datasheet
291Kb / 9P
   RF Transistor
August, 2013
NSVF3007SG3 ONSEMI-NSVF3007SG3_17 Datasheet
491Kb / 10P
   RF Transistor
May 2017 - Rev. 0
logo
Motorola, Inc
BF224 MOTOROLA-BF224 Datasheet
145Kb / 6P
   RF Transistor
logo
ON Semiconductor
CPH6003A ONSEMI-CPH6003A Datasheet
520Kb / 7P
   RF Transistor
August, 2013
logo
Motorola, Inc
BF199 MOTOROLA-BF199 Datasheet
144Kb / 6P
   RF Transistor
logo
ON Semiconductor
CPH6021 ONSEMI-CPH6021 Datasheet
560Kb / 12P
   RF Transistor
August, 2013
logo
Unisonic Technologies
MPSH10 UTC-MPSH10_15 Datasheet
193Kb / 4P
   RF TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com