công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH4014 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MCH4014
Giải thích chi tiết về linh kiện  RF Transistor
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MCH4014 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MCH4014 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MCH4014 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MCH4014 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MCH4014 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MCH4014 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MCH4014 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MCH4014 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MCH4014 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MCH4014 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
MCH4014
No. A1921-3/11
S Parameters (Common emitter)
VCE=3V, IC=5mA
Freq(MHz)
⏐S11⏐∠S11
⏐S21⏐∠S21
⏐S12⏐∠S12
⏐S22⏐∠S22
100
0.885
-10.8
9.149
167.9
0.006
98.4
0.991
-5.9
200
0.888
-16.7
8.897
156.7
0.013
91.0
0.991
-12.6
300
0.849
-29.7
8.746
150.1
0.020
87.4
0.976
-18.8
400
0.849
-35.3
8.564
143.8
0.027
82.6
0.960
-25.3
500
0.797
-52.2
8.342
134.4
0.035
76.3
0.919
-32.9
600
0.784
-60.4
7.915
128.4
0.042
72.1
0.887
-37.8
700
0.752
-72.5
7.637
121.1
0.047
67.4
0.846
-43.5
800
0.716
-82.3
7.303
114.4
0.052
63.7
0.806
-48.2
900
0.691
269.9
6.819
109.1
0.055
60.5
0.773
-52.4
1000
0.648
260.1
6.603
102.9
0.058
58.4
0.735
-55.7
1200
0.591
245.3
5.916
93.6
0.062
55.2
0.684
-61.5
1400
0.553
234.4
5.241
86.7
0.065
53.9
0.651
-65.5
1600
0.522
225.3
4.694
80.8
0.069
53.9
0.630
-68.6
1800
0.496
217.5
4.224
75.6
0.072
54.3
0.614
-71.1
2000
0.475
210.3
3.835
70.8
0.075
55.2
0.604
-73.5
2200
0.454
203.0
3.532
66.3
0.080
56.5
0.603
-75.4
2400
0.441
196.3
3.267
61.7
0.084
57.4
0.605
-78.2
2600
0.426
189.5
3.033
57.7
0.088
58.6
0.601
-80.1
2800
0.417
183.2
2.861
53.9
0.094
59.9
0.608
-81.3
3000
0.415
177.1
2.700
49.3
0.100
60.0
0.626
-84.1
Collector Current, IC -- mA
NF -- IC
Ambient Temperature, Ta --
°C
PC -- Ta
Collector Current, IC -- mA
|S21e|2 -- I
C
IT16309
25
20
15
10
5
0
10
3
25
7
100
3
25
7
1.0
IT16307
IT16308
1.0
27
35
10
27
35
100
0
3
1
2
6
8
4
5
7
9
10
Zs=50
Ω
VCE=5V
f=1GHz
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
400
350
250
300
150
50
200
100
VCE=5V
f=1GHz
Zs=Zsopt


Số phần tương tự - MCH4014

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH4014 SANYO-MCH4014 Datasheet
84Kb / 10P
   High-Frequency Low-Noise Amplifi er
More results

Mô tả tương tự - MCH4014

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
MMBTH10 UTC-MMBTH10_10 Datasheet
234Kb / 5P
   RF TRANSISTOR
logo
ON Semiconductor
CPH6020 ONSEMI-CPH6020 Datasheet
505Kb / 6P
   RF Transistor
August, 2013
MCH4016 ONSEMI-MCH4016 Datasheet
291Kb / 10P
   RF Transistor
August, 2013
MCH4017 ONSEMI-MCH4017 Datasheet
291Kb / 9P
   RF Transistor
August, 2013
NSVF3007SG3 ONSEMI-NSVF3007SG3_17 Datasheet
491Kb / 10P
   RF Transistor
May 2017 - Rev. 0
logo
Motorola, Inc
BF224 MOTOROLA-BF224 Datasheet
145Kb / 6P
   RF Transistor
logo
ON Semiconductor
CPH6003A ONSEMI-CPH6003A Datasheet
520Kb / 7P
   RF Transistor
August, 2013
logo
Motorola, Inc
BF199 MOTOROLA-BF199 Datasheet
144Kb / 6P
   RF Transistor
logo
ON Semiconductor
CPH6021 ONSEMI-CPH6021 Datasheet
560Kb / 12P
   RF Transistor
August, 2013
MCH4015 ONSEMI-MCH4015 Datasheet
295Kb / 9P
   RF Transistor
August, 2013
logo
Unisonic Technologies
MPSH10 UTC-MPSH10_15 Datasheet
193Kb / 4P
   RF TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com