công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC75174BP bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC75174BP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad EIA??85 Line Drivers
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC75174BP bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

Back Button MC75174BP Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC75174BP Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC75174BP Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC75174BP Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC75174BP Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC75174BP Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC75174BP Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC75174BP Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC75174BP Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
MC75172B MC75174B
http://onsemi.com
7
Figure 7. Single−Ended Output Voltage
versus Output Sink Current
Figure 8. Single−Ended Output Voltage
versus Temperature
Figure 9. Single−Ended Output Voltage
versus Output Source Current
Figure 10. Single−Ended Output
Voltage versus Temperature
Figure 11. Output Differential Voltage
versus Load Current
Figure 12. Output Differential Voltage
versus Temperature
IO, OUTPUT CURRENT (mA)
IO
VCC = 4.75 V
VOD
VCC = 5.0 V
VCC = 5.25 V
IO
VOD
0.8 or
2.0 V
−40
1.0
VCC = 5.00 V
VCC = 5.25 V
IO = 20.0 mA
2.0
85
0
VCC = 4.75 V
3.0
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
1.0
4.0
20
40
60
−20
VCC = 4.75 V
TA = 25°C
4.0
IOH, OUTPUT CURRENT (mA)
1.0
70
5.0
2.0
−10
0− 30
−20
− 40
−50
60
−60
3.0
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
−70
IOH = −27.8 mA
VCC = 4.75 V
3.25
85
4.0
−40
0
−20
60
40
0.5
IOL, OUTPUT CURRENT (mA)
1.5
1.0
0
020
10
30
40
50
60
70
2.0
4.75V
p VCCp5.25 V
TA = 25°C
1.25
1.5
1.75
1.0
−40
0
−20
2.0
0
85
60
40
20
4.75 V
p VCC p 5.25 V
IOL = 27.8 mA
IOL = 20.0 mA
50
30
40
020
3.0
10
4.0
20
3.75
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
3.5
2.0
0
IO = 27.8 mA
IOH = −20.0 mA
0.8 or
2.0 V
TA = 25°C


Số phần tương tự - MC75174BP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC75174BP ONSEMI-MC75174BP Datasheet
180Kb / 12P
   QUAD EIA-485 LINE DRIVERS
1996 REV 1
MC75174BP ONSEMI-MC75174BP Datasheet
122Kb / 13P
   Quad EIA??85 Line Drivers with Three?뭆tate Outputs
July, 2006 ??Rev. 4
logo
Motorola, Inc
MC75174BP MOTOROLA-MC75174BP Datasheet
115Kb / 12P
   Quad EIA-485 Line Drivers
logo
ON Semiconductor
MC75174BPG ONSEMI-MC75174BPG Datasheet
122Kb / 13P
   Quad EIA??85 Line Drivers with Three?뭆tate Outputs
July, 2006 ??Rev. 4
More results

Mô tả tương tự - MC75174BP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC75172B ONSEMI-MC75172B_06 Datasheet
122Kb / 13P
   Quad EIA??85 Line Drivers with Three?뭆tate Outputs
July, 2006 ??Rev. 4
logo
Motorola, Inc
MC75172B MOTOROLA-MC75172B Datasheet
115Kb / 12P
   Quad EIA-485 Line Drivers
logo
ON Semiconductor
MC75172B ONSEMI-MC75172B Datasheet
180Kb / 12P
   QUAD EIA-485 LINE DRIVERS
1996 REV 1
logo
Texas Instruments
DS96F172MQML TI1-DS96F172MQML_13 Datasheet
472Kb / 14P
[Old version datasheet]   EIA-485/EIA-422 Quad Differential Drivers
logo
National Semiconductor ...
DS96F172M NSC-DS96F172M Datasheet
717Kb / 11P
   EIA-485/EIA-422 Quad Differential Drivers
logo
ON Semiconductor
MC26LS30 ONSEMI-MC26LS30_05 Datasheet
117Kb / 14P
   Dual Differential (EIA-422-A)/Quad Single-Ended (EIA-423-A) Line Drivers
March, 2005 ??Rev. 2
MC26LS30 ONSEMI-MC26LS30 Datasheet
108Kb / 16P
   Dual Differential Quad Single-Ended (EIA-423-A) Line Drivers
July, 2000 ??Rev. 1
logo
Texas Instruments
DS96F172MQML TI1-DS96F172MQML Datasheet
381Kb / 14P
[Old version datasheet]   DS96F172MQML/DS96F174MQML EIA-485/EIA-422 Quad Differential Drivers
DS96F174MQML TI-DS96F174MQML_15 Datasheet
445Kb / 14P
[Old version datasheet]   DS96F172MQML/DS96F174MQML EIA-485/EIA-422 Quad Differential Drivers
logo
ON Semiconductor
MC1488 ONSEMI-MC1488_06 Datasheet
179Kb / 11P
   Quad Line EIA??32D Driver
October, 2006 ??Rev. 8
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com