công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC75174BDW bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC75174BDW
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad EIA??85 Line Drivers
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC75174BDW bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - ON Semiconductor

Back Button MC75174BDW Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC75174BDW Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC75174BDW Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC75174BDW Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC75174BDW Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC75174BDW Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC75174BDW Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC75174BDW Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC75174BDW Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
MC75172B MC75174B
http://onsemi.com
8
Figure 13. Output Leakage Current
versus Output Voltage
Figure 14. Output Leakage Current
versus Temperature
Figure 15. Input Current
versus Input Voltage
Figure 16. Short Circuit Current
versus Common Mode Voltage
9.0
0.5
−25
4.5
Vin, INPUT VOLTAGE (V)
− 0.5
3.5
2.5
1.5
−150
Vz, APPLIED OUTPUT VOLTAGE (V)
−7.0
−3.0
5.5
5.0
12
1.0
Normally Low Output
Enable
Pins
Driver
Inputs
4.75
p VCC p 5.25 V
TA = 25°C
5.0
0
− 5.0
−15
−10
−30
0
30
90
−20
150
Normally High Output
−9
0
Vout = +12 V
−20
85
20
10
−15
Vout = 7.0 V
−10
0
−20
2.0
Vz, APPLIED OUTPUT VOLTAGE (V)
−1.0
0
1.0
−7.0
−2.0
1.0
−3.0
5.0
9.0
12
−40
En = Low, En = High
or VCC = 0 V
5.0
15
0
TA = 25°C
En = Low, En = High
20
−5.0
60
TA = 25°C
4.75
p VCC p 5.25 V
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
40


Số phần tương tự - MC75174BDW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC75174BDW ONSEMI-MC75174BDW Datasheet
180Kb / 12P
   QUAD EIA-485 LINE DRIVERS
1996 REV 1
MC75174BDW ONSEMI-MC75174BDW Datasheet
122Kb / 13P
   Quad EIA??85 Line Drivers with Three?뭆tate Outputs
July, 2006 ??Rev. 4
logo
Motorola, Inc
MC75174BDW MOTOROLA-MC75174BDW Datasheet
115Kb / 12P
   Quad EIA-485 Line Drivers
logo
ON Semiconductor
MC75174BDWG ONSEMI-MC75174BDWG Datasheet
122Kb / 13P
   Quad EIA??85 Line Drivers with Three?뭆tate Outputs
July, 2006 ??Rev. 4
MC75174BDWR2 ONSEMI-MC75174BDWR2 Datasheet
122Kb / 13P
   Quad EIA??85 Line Drivers with Three?뭆tate Outputs
July, 2006 ??Rev. 4
More results

Mô tả tương tự - MC75174BDW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC75172B ONSEMI-MC75172B_06 Datasheet
122Kb / 13P
   Quad EIA??85 Line Drivers with Three?뭆tate Outputs
July, 2006 ??Rev. 4
logo
Motorola, Inc
MC75172B MOTOROLA-MC75172B Datasheet
115Kb / 12P
   Quad EIA-485 Line Drivers
logo
ON Semiconductor
MC75172B ONSEMI-MC75172B Datasheet
180Kb / 12P
   QUAD EIA-485 LINE DRIVERS
1996 REV 1
logo
Texas Instruments
DS96F172MQML TI1-DS96F172MQML_13 Datasheet
472Kb / 14P
[Old version datasheet]   EIA-485/EIA-422 Quad Differential Drivers
logo
National Semiconductor ...
DS96F172M NSC-DS96F172M Datasheet
717Kb / 11P
   EIA-485/EIA-422 Quad Differential Drivers
logo
ON Semiconductor
MC26LS30 ONSEMI-MC26LS30_05 Datasheet
117Kb / 14P
   Dual Differential (EIA-422-A)/Quad Single-Ended (EIA-423-A) Line Drivers
March, 2005 ??Rev. 2
MC26LS30 ONSEMI-MC26LS30 Datasheet
108Kb / 16P
   Dual Differential Quad Single-Ended (EIA-423-A) Line Drivers
July, 2000 ??Rev. 1
logo
Texas Instruments
DS96F172MQML TI1-DS96F172MQML Datasheet
381Kb / 14P
[Old version datasheet]   DS96F172MQML/DS96F174MQML EIA-485/EIA-422 Quad Differential Drivers
DS96F174MQML TI-DS96F174MQML_15 Datasheet
445Kb / 14P
[Old version datasheet]   DS96F172MQML/DS96F174MQML EIA-485/EIA-422 Quad Differential Drivers
logo
ON Semiconductor
MC1488 ONSEMI-MC1488_06 Datasheet
179Kb / 11P
   Quad Line EIA??32D Driver
October, 2006 ??Rev. 8
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com