công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC-550PA bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện TC-550PA
Giải thích chi tiết về linh kiện  AC Input Voltage: 90~264V (Active PFC) Frequency: 47 to 63 Hz..
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

TC-550PA bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  TC-550PA Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers TC-550PA Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers TC-550PA Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers TC-550PA Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
10. DIMENSION
L 140 x W 150 x H 86 mm
11. PINOUTS OF CONNECTORS
Main power connector 24 Pin x 1 ,
M8P +12V Power Connector x 1 ,
M4P +12V Power Connector x 1
Peripheral power connector x 6 ,
Floppy Drive connector x 1,
Serial ATA power connector
x 2.


Số phần tương tự - TC-550PA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
TC-550RVN2 ETC2-TC-550RVN2 Datasheet
359Kb / 16P
   550W550W for IPC-Computer
More results

Mô tả tương tự - TC-550PA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
TC-600PF ETC2-TC-600PF Datasheet
167Kb / 4P
   AC Input Voltage: 100~240V (Active PFC) Frequency: 47 to 63 Hz..
TC-1000PL ETC2-TC-1000PL Datasheet
187Kb / 4P
   AC Input Voltage: 90~264V
TC-700PL ETC2-TC-700PL Datasheet
177Kb / 4P
   AC Input Voltage: 90~264V
TC-900PL ETC2-TC-900PL Datasheet
187Kb / 4P
   AC Input Voltage: 90~264V
TC-800PL ETC2-TC-800PL Datasheet
178Kb / 4P
   AC Input Voltage: 90~264V
logo
Total Power Internation...
TPSBU-60 TOTAL-POWER-TPSBU-60 Datasheet
302Kb / 2P
   Wide Operating Voltage 90 to 264 VAC,47 to 63 Hz
TPIUU-80 TOTAL-POWER-TPIUU-80 Datasheet
273Kb / 2P
   Wide Operating Voltage 90 to 260 VAC,47 to 63 Hz
TPIUU-81 TOTAL-POWER-TPIUU-81 Datasheet
267Kb / 2P
   Wide Operating Voltage 90 to 260 VAC,47 to 63 Hz
TPSBU-61 TOTAL-POWER-TPSBU-61 Datasheet
270Kb / 2P
   Wide Operating Voltage 90 to 264 VAC,47 to 63 Hz
TPIBU-41 TOTAL-POWER-TPIBU-41 Datasheet
354Kb / 2P
   Wide Operating Voltage 90 to 264 VAC,47 to 63 Hz
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com