công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK57FU394A-E bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện STK57FU394A-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  PFC Converter Inverter IPM
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

STK57FU394A-E bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

Back Button STK57FU394A-E Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor STK57FU394A-E Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor STK57FU394A-E Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor STK57FU394A-E Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor STK57FU394A-E Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor STK57FU394A-E Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor STK57FU394A-E Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor STK57FU394A-E Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor STK57FU394A-E Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
STK57FU394A-E
www.onsemi.com
6
THERMAL CHARACTERISTICS
Parameter
Symbol
Value
Unit
PFC IGBT(Q1) Thermal Resistance, Junction-to-Case
θj-c(T)
2.3
ºC/W
PFC FRD(D1) Thermal Resistance, Junction-to-Case
θj-c(D)
2.5
ºC/W
Inverter Single IGBT Thermal Resistance, Junction-to-Case
θj-c(T)
3.5
ºC/W
Inverter Single FRD Thermal Resistance, Junction-to-Case
θj-c(D)
6.0
ºC/W
RECOMMENDED OPERATING RANGES (Note 5)
Parameter
Symbol
Conditions
min
typ
max
Unit
Supply voltage
VCC
VCC to VCC, UN, VN, WN
0
280
400
V
Pre-driver supply voltage
VD1,2,3
VB1 to U,VB2 to V,VB3 to W
12.5
15
17.5
V
VD4
VDD to VSS (Note 6)
13.5
15
16.5
ON-state input voltage
VIN(ON)
HIN1,HIN2,HIN3,LIN1,LIN2,LIN3,
PFCIN
2.5
-
5.0
V
OFF-state input voltage
VIN(OFF)
0
-
0.3
PWM frequency(PFC part)
fPWMp
1
-
40
kHz
PWM frequency(Inverter part)
fPWMi
1
-
20
kHz
Dead time
DT
Upper/lower input signal downtime
1.5
-
-
μs
Allowable input pulse width
PWIN
ON and OFF
1
-
-
μs
Tightening torque
MT
‘M3’ type screw
0.6
-
0.9
N·m
5.
Functional operation above the stresses listed in the Recommended Operating Ranges is not implied. Extended exposure to
stresses beyond the Recommended Operating Ranges limits may affect device reliability.
6.
Pre-driver power supply (VD4=15±1.5V) must be have the capacity of Io=20mA(DC), 0.5A(Peak).


Số phần tương tự - STK57FU394A-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
STK57FU394AG-E ONSEMI-STK57FU394AG-E Datasheet
1,016Kb / 17P
   Intelligent Power Module (IPM)
June 2016 - Rev. 0
STK57FU394AG-E ONSEMI-STK57FU394AG-E Datasheet
271Kb / 13P
   Inverter IPM
February 2015 - Rev.1
STK57FU394AG-E ONSEMI-STK57FU394AG-E Datasheet
271Kb / 13P
   Inverter IPM
February 2015 - Rev.1
More results

Mô tả tương tự - STK57FU394A-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vincotech
10-0B06PPA010RC-L025A09 VINCOTECH-10-0B06PPA010RC-L025A09 Datasheet
2Mb / 24P
   Converter, PFC, inverter
logo
ON Semiconductor
STK531U394A-E ONSEMI-STK531U394A-E Datasheet
271Kb / 13P
   Inverter IPM
February 2015 - Rev.1
STK541UC60C-E ONSEMI-STK541UC60C-E Datasheet
291Kb / 13P
   Inverter IPM
February 2015 - Rev.1
STK531U369A-E ONSEMI-STK531U369A-E Datasheet
271Kb / 13P
   Inverter IPM
February 2015 - Rev.1
logo
Vincotech
10-0B06PPA004RC-L022A09 VINCOTECH-10-0B06PPA004RC-L022A09 Datasheet
2Mb / 24P
   CONVERTER, PFC, inverter in one housing
logo
ON Semiconductor
STK5DFU340D-E ONSEMI-STK5DFU340D-E Datasheet
1Mb / 15P
   2-in-1 PFC and Inverter Intelligent Power Module (IPM)
September 2016 ??P4
STK5DFU350D-E ONSEMI-STK5DFU350D-E Datasheet
1Mb / 15P
   2-in-1 PFC and Inverter Intelligent Power Module (IPM)
September 2016 - P3
logo
Vincotech
10-0B06PPA006RC-L023A09 VINCOTECH-10-0B06PPA006RC-L023A09 Datasheet
2Mb / 24P
   Converter, PFC, inverter in one housing
10-0B06PPA010RC01-L025A19 VINCOTECH-10-0B06PPA010RC01-L025A19 Datasheet
2Mb / 24P
   Converter, PFC, inverter in one housing
10-0B06PPA010RC-L025A19 VINCOTECH-10-0B06PPA010RC-L025A19 Datasheet
3Mb / 29P
   Converter, PFC, inverter in one housing
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com