công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ES1006FL-AU bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện ES1006FL-AU
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMALL SURFACE MOUNT SUPER FAST DIODES
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

ES1006FL-AU bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Pan Jit International Inc.

  ES1006FL-AU Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. ES1006FL-AU Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. ES1006FL-AU Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. ES1006FL-AU Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. ES1006FL-AU Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
PAGE . 3
June 3,2015-REV.01
ES1001FL-AU~ES1006FL-AU
MOUNTING PAD LAYOUT
ORDER INFORMATION
• Packing information
T/R - 10K per 13" plastic Reel
T/R - 3K per 7" plastic Reel
0.167
(4.25)
0.106
(2.70)
0.031
(0.78)


Số phần tương tự - ES1006FL-AU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
ES1006FL PANJIT-ES1006FL Datasheet
119Kb / 3P
   SMALL SURFACE MOUNT SUPER FAST DIODES
logo
SUNMATE electronic Co.,...
ES1006FL SUNMATE-ES1006FL Datasheet
325Kb / 2P
   SMALL SURFACE MOUNT ULTRA FAST DIODES
logo
Zibo Seno Electronic En...
ES1006FL ZSELEC-ES1006FL Datasheet
141Kb / 2P
   1.0A GLASS PASSIVATED SUPERFAST RECOVERY DIODE
logo
SAMYANG ELECTRONICS CO....
ES1006FL SAMYANG-ES1006FL Datasheet
1Mb / 2P
   SUPER FAST RECTIFIERS
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
ES1006FL DAESAN-ES1006FL Datasheet
385Kb / 2P
   SUPERFAST RECOVERY RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - ES1006FL-AU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
ES1001FL PANJIT-ES1001FL_10 Datasheet
119Kb / 3P
   SMALL SURFACE MOUNT SUPER FAST DIODES
US1001FL PANJIT-US1001FL_10 Datasheet
82Kb / 3P
   SMALL SURFACE MOUNT FAST DIODES
RS1001FL PANJIT-RS1001FL Datasheet
110Kb / 3P
   SMALL SURFACE MOUNT FAST DIODES
US1008FL-AU PANJIT-US1008FL-AU Datasheet
134Kb / 5P
   SMALL SURFACE MOUNT FAST DIODES
RS1001FL PANJIT-RS1001FL_10 Datasheet
184Kb / 3P
   SMALL SURFACE MOUNT FAST DIODES
logo
SUNMATE electronic Co.,...
ES1001FL SUNMATE-ES1001FL Datasheet
325Kb / 2P
   SMALL SURFACE MOUNT ULTRA FAST DIODES
logo
Pan Jit International I...
US1001FL PANJIT-US1001FL Datasheet
126Kb / 3P
   SMALL SURFACE MOUNT ULTRA FAST DIODES
logo
SUNMATE electronic Co.,...
UH1B SUNMATE-UH1B Datasheet
337Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIER DIODES
ER1AA SUNMATE-ER1AA Datasheet
429Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIER DIODES
ER2A SUNMATE-ER2A Datasheet
335Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com