công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH3477-TL-H bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MCH3477-TL-H
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single N-Channel Power MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MCH3477-TL-H bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MCH3477-TL-H Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MCH3477-TL-H Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MCH3477-TL-H Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MCH3477-TL-H Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MCH3477-TL-H Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
MCH3477
www.onsemi.com
2
Electrical Characteristics at Ta
 25C
Parameter
Symbol
Conditions
Value
Unit
min
typ
max
Drain to Source Breakdown Voltage
V(BR)DSS
ID=1mA, VGS=0V
20
V
Zero-Gate Voltage Drain Current
IDSS
VDS=20V, VGS=0V
1
A
Gate to Source Leakage Current
IGSS
VGS=±8V, VDS=0V
10
A
Gate Threshold Voltage
VGS(th)
VDS=10V, ID=1mA
0.4
1.3
V
Forward Transconductance
gFS
VDS=10V, ID=2A
2.0
3.4
S
Static Drain to Source On-State Resistance
RDS(on)1
ID=2A, VGS=4.5V
29
38
m
RDS(on)2
ID=1A, VGS=2.5V
43
61
m
RDS(on)3
ID=0.5A, VGS=1.8V
69
99
m
Input Capacitance
Ciss
VDS=10V, f=1MHz
410
pF
Output Capacitance
Coss
84
pF
Reverse Transfer Capacitance
Crss
59
pF
Turn-ON Delay Time
td(on)
See specified Test Circuit
7.5
ns
Rise Time
tr
26
ns
Turn-OFF Delay Time
td(off)
38
ns
Fall Time
tf
32
ns
Total Gate Charge
Qg
VDS=10V, VGS=4.5V, ID=4.5A
5.1
nC
Gate to Source Charge
Qgs
0.7
nC
Gate to Drain “Miller” Charge
Qgd
1.7
nC
Forward Diode Voltage
VSD
IS=4.5A, VGS=0V
0.78
1.2
V
Switching Time Test Circuit
Product parametric performance is indicated in the Electrical Characteristics for the listed test conditions, unless otherwise noted. Product performance may not be
indicated by the Electrical Characteristics if operated under different conditions.
PW=10
s
D.C.≤1%
P.G
50
G
S
D
ID=2A
RL=5
VDD=10V
VOUT
MCH3477
VIN
4.5V
0V
VIN


Số phần tương tự - MCH3477-TL-H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH3477-TL-H SANYO-MCH3477-TL-H Datasheet
211Kb / 7P
   General-Purpose Switching Device Applications
More results

Mô tả tương tự - MCH3477-TL-H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NTMFS6H800N ONSEMI-NTMFS6H800N Datasheet
141Kb / 6P
   MOSFET ??Power, Single, N-Channel
May, 2019 ??Rev. 1
CPH3448 ONSEMI-CPH3448 Datasheet
709Kb / 5P
   Single N-Channel Power MOSFET
July, 2014
MCH6431 ONSEMI-MCH6431 Datasheet
382Kb / 5P
   Single N-Channel Power MOSFET
March 2015 - Rev. 3
NTMFS6B03N ONSEMI-NTMFS6B03N Datasheet
82Kb / 6P
   Single N-Channel Power MOSFET
February, 2015 ??Rev. 1
NVTFS4C08N ONSEMI-NVTFS4C08N Datasheet
92Kb / 6P
   Single N- Channel Power MOSFET
July, 2014 ??Rev. 1
NVMFS6B14N ONSEMI-NVMFS6B14N Datasheet
82Kb / 6P
   Single N-Channel Power MOSFET
October, 2015 ??Rev. 0
NVMFS5C426NL ONSEMI-NVMFS5C426NL Datasheet
186Kb / 7P
   MOSFET ??Power, Single N-Channel
September, 2019 ??Rev. 1
NVMFS6H864N ONSEMI-NVMFS6H864N Datasheet
189Kb / 7P
   MOSFET - Power, Single N-Channel
June, 2020 ??Rev. 2
NTMFS005N10MCL ONSEMI-NTMFS005N10MCL Datasheet
137Kb / 6P
   MOSFET ??Power, Single N-Channel
November, 2020 ??Rev. 0
CPH3459 ONSEMI-CPH3459 Datasheet
462Kb / 5P
   Single N-Channel Power MOSFET
August, 2014
SCH1435 ONSEMI-SCH1435 Datasheet
523Kb / 5P
   Single N-Channel Power MOSFET
August 2015 - Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com