công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH3476-TL-H bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MCH3476-TL-H
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single N-Channel Power MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MCH3476-TL-H bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - ON Semiconductor

  MCH3476-TL-H Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MCH3476-TL-H Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MCH3476-TL-H Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MCH3476-TL-H Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MCH3476-TL-H Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
1
Publication Order Number :
MCH3476/D
www.onsemi.com
© Semiconductor Components Industries, LLC, 2015
March 2015 - Rev. 2
ORDERING INFORMATION
See detailed ordering and shipping information on page 5 of this data sheet.
MCH3476
Features
• Low On-Resistance
• 1.8V Drive
• ESD Diode-Protected Gate
• Pb-Free, Halogen Free and RoHS Compliance
Specifications
Absolute Maximum Ratings at Ta = 25
°C
Parameter
Symbol
Value
Unit
Drain to Source Voltage
VDSS
20
V
Gate to Source Voltage
VGSS
±12
V
Drain Current (DC)
ID
2A
Drain Current (Pulse)
PW
≤10μs, duty cycle≤1%
IDP
8
A
Power Dissipation
When mounted on ceramic substrate
(900mm
2 × 0.8mm)
PD
0.8
W
Junction Temperature
Tj
150
°C
Storage Temperature
Tstg
−55 to +150
°C
Thermal Resistance Ratings
Parameter
Symbol
Value
Unit
Junction to Ambient
RθJA
156.2
°C/W
When mounted on ceramic substrate
(900mm
2 × 0.8mm)
Power MOSFET
20V, 125mΩ, 2A, Single N-Channel
Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality should not be assumed,
damage may occur and reliability may be affected.
Electrical Connection
N-Channel
Packing Type : TL
Marking
VDSS
RDS(on) Max
ID Max
20V
125mΩ@ 4.5V
2A
190mΩ@ 2.5V
310mΩ@ 1.8V
1
2
3
1:Gate
2:Source
3:Drain
TL
FH
FH : Device Code


Số phần tương tự - MCH3476-TL-H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH3476 SANYO-MCH3476 Datasheet
382Kb / 4P
   General-Purpose Switching Device Applications
MCH3476 SANYO-MCH3476 Datasheet
493Kb / 7P
   General-Purpose Switching Device Applications
logo
Guangdong Kexin Industr...
MCH3476 KEXIN-MCH3476 Datasheet
797Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
Sanyo Semicon Device
MCH3476 SANYO-MCH3476_12 Datasheet
493Kb / 7P
   General-Purpose Switching Device Applications
More results

Mô tả tương tự - MCH3476-TL-H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NTMFS6H800N ONSEMI-NTMFS6H800N Datasheet
141Kb / 6P
   MOSFET ??Power, Single, N-Channel
May, 2019 ??Rev. 1
CPH3448 ONSEMI-CPH3448 Datasheet
709Kb / 5P
   Single N-Channel Power MOSFET
July, 2014
MCH6431 ONSEMI-MCH6431 Datasheet
382Kb / 5P
   Single N-Channel Power MOSFET
March 2015 - Rev. 3
NTMFS6B03N ONSEMI-NTMFS6B03N Datasheet
82Kb / 6P
   Single N-Channel Power MOSFET
February, 2015 ??Rev. 1
NVTFS4C08N ONSEMI-NVTFS4C08N Datasheet
92Kb / 6P
   Single N- Channel Power MOSFET
July, 2014 ??Rev. 1
NVMFS6B14N ONSEMI-NVMFS6B14N Datasheet
82Kb / 6P
   Single N-Channel Power MOSFET
October, 2015 ??Rev. 0
NVMFS5C426NL ONSEMI-NVMFS5C426NL Datasheet
186Kb / 7P
   MOSFET ??Power, Single N-Channel
September, 2019 ??Rev. 1
NVMFS6H864N ONSEMI-NVMFS6H864N Datasheet
189Kb / 7P
   MOSFET - Power, Single N-Channel
June, 2020 ??Rev. 2
NTMFS005N10MCL ONSEMI-NTMFS005N10MCL Datasheet
137Kb / 6P
   MOSFET ??Power, Single N-Channel
November, 2020 ??Rev. 0
CPH3459 ONSEMI-CPH3459 Datasheet
462Kb / 5P
   Single N-Channel Power MOSFET
August, 2014
SCH1435 ONSEMI-SCH1435 Datasheet
523Kb / 5P
   Single N-Channel Power MOSFET
August 2015 - Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com