công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH3376-TL-E bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MCH3376-TL-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single P-Channel Power MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MCH3376-TL-E bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MCH3376-TL-E Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MCH3376-TL-E Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MCH3376-TL-E Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MCH3376-TL-E Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MCH3376-TL-E Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
MCH3376
No. A1564-3/5
ID -- VGS
Gate-to-Source Voltage, VGS -- V
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
ID -- VDS
HD14614
--0.1 --0.2
--0.6
--0.4
--0.3
--0.7 --0.8
--1.0
--0.9
--0.5
0
0
--0.2
--1.5
--1.4
--1.2
--1.0
--0.8
--0.6
--0.4
0
--0.2
--1.5
--1.4
--1.2
--1.0
--0.8
--0.6
--0.4
HD14615
--1.0
--0.5
--2.0
--1.5
--3.0
--2.5
0
VGS= --1.0V
VDS= --10V
--1.5V
Gate-to-Source Voltage, VGS -- V
Ambient Temperature, Ta --
°C
RDS(on) -- Ta
RDS(on) -- VGS
IS -- VSD
Forward Diode Voltage, VSD -- V
Ciss, Coss, Crss -- VDS
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
Drain Current, ID -- A
gFS -- ID
SW Time -- ID
Drain Current, ID -- A
IT14617
--60 --40 --20
160
0--20
--4--10
--8
--6--14
--18
--12
--16
--2
10
2
IT14621
HD14619
--1.2
--1.0
--0.6
--0.4
--0.8
--0.2
0
--0.01
5
7
3
2
5
7
3
2
--0.1
--1.0
--0.1
--1.0
23
57
23
020406080
100 120 140
3
3
5
7
100
7
2
VGS=0V
Ciss
Crss
IT14620
10
2
3
5
7
2
3
5
td(off)
VDD= --10V
VGS= --4.5V
tr
IT14616
0--1
--3--5
--8--10
--2--4
--7
--6--9
100
0
200
700
400
300
500
600
100
0
200
700
400
300
500
600
tf
VGS= -
-4.5V, ID
= --0.75A
VGS=
--2.5V
, ID=
--0.3A
VGS
= --1.8V
, ID=
--0.1A
Coss
td(on)
Ta=25
°C
ID= --0.1A
--0.3A
--0.75A
f=1MHz
HD14618
--0.01
--0.1
--1.0
3
5
7
2
3
1.0
0.1
7
5
2
23
52
3
7
23
57
Ta
= -
-25
°C
25°
C
75°
C
VDS= --10V
--1.5


Số phần tương tự - MCH3376-TL-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH3376 SANYO-MCH3376 Datasheet
282Kb / 4P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
MCH3376 SANYO-MCH3376 Datasheet
487Kb / 7P
   General-Purpose Switching Device Applications
MCH3376 SANYO-MCH3376_12 Datasheet
487Kb / 7P
   General-Purpose Switching Device Applications
More results

Mô tả tương tự - MCH3376-TL-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
BSS84LT1 ONSEMI-BSS84LT1_16 Datasheet
110Kb / 4P
   Power MOSFET Single P-Channel
October, 2016 ??Rev. 9
CPH3351 ONSEMI-CPH3351 Datasheet
403Kb / 5P
   Single P-Channel Power MOSFET
March 2015 - Rev. 2
CPH6337 ONSEMI-CPH6337 Datasheet
484Kb / 5P
   Single P-Channel Power MOSFET
September 2015 - Rev. 2
MCH3374 ONSEMI-MCH3374 Datasheet
486Kb / 5P
   Single P-Channel Power MOSFET
July 2015 - Rev. 2
MCH5839 ONSEMI-MCH5839 Datasheet
675Kb / 6P
   Single P-Channel Power MOSFET
August 2015 - Rev. 1
SFT1341 ONSEMI-SFT1341 Datasheet
353Kb / 6P
   Single P-Channel Power MOSFET
September, 2014
logo
Unisonic Technologies
UT2955 UTC-UT2955_15 Datasheet
234Kb / 4P
   SINGLE P-CHANNEL POWER MOSFET
logo
ON Semiconductor
CPH3348 ONSEMI-CPH3348 Datasheet
487Kb / 5P
   Single P-Channel Power MOSFET
July 2015 - Rev. 2
CPH3360 ONSEMI-CPH3360 Datasheet
547Kb / 5P
   Single P-Channel Power MOSFET
July 2015 - Rev. 2
SCH1345 ONSEMI-SCH1345 Datasheet
546Kb / 5P
   Single P-Channel Power MOSFET
November 2015 - Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com