công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH3376 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MCH3376
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single P-Channel Power MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MCH3376 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - ON Semiconductor

  MCH3376 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MCH3376 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MCH3376 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MCH3376 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MCH3376 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
72814HK TC-00003112/60612TKIM/O1409TKIM PE No. A1564-1/5
http://onsemi.com
Semiconductor Components Industries, LLC, 2014
July, 2014
MCH3376
Power MOSFET
–20V, 241m, –1.5A, Single P-Channel
ORDERING INFORMATION
See detailed ordering and shipping information on page 2 of this data sheet.
Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality should not be assumed,
damage may occur and reliability may be affected.
Features
ESD diode-Protected gate
Drive at low voltage:1.8V drive
High speed switching and Low loss
Low RDS(on)
Pb-free and RoHS Compliance
Specifications
Absolute Maximum Ratings at Ta=25°C
Parameter
Symbol
Conditions
Ratings
Unit
Drain-to-Source Voltage
VDSS
--20
V
Gate-to-Source Voltage
VGSS
±10
V
Drain Current (DC)
ID
--1.5
A
Drain Current (Pulse)
IDP
PW
≤10μs, duty cycle≤1%
--6
A
Power Dissipation
PD
When mounted on ceramic substrate (900mm2
×0.8mm)
0.8
W
Junction Temperature
Tj
150
°C
Storage Temperature
Tstg
--55 to +150
°C
Package Dimensions
unit : mm (typ)
7019A-003
Ordering number : ENA1564B
Product & Package Information
• Package
: MCPH3
• JEITA, JEDEC
: SC-70, SOT-323
• Minimum Packing Quantity : 3,000 pcs./reel
Packing Type: TL
Marking
Electrical Connection
1
2
3
TL
QH
1 : Gate
2 : Source
3 : Drain
MCPH3
2.0
0.65
0.3
0.15
12
3
0 to 0.02
MCH3376-TL-E
MCH3376-TL-W


Số phần tương tự - MCH3376

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH3376 SANYO-MCH3376 Datasheet
282Kb / 4P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
MCH3376 SANYO-MCH3376 Datasheet
487Kb / 7P
   General-Purpose Switching Device Applications
MCH3376 SANYO-MCH3376_12 Datasheet
487Kb / 7P
   General-Purpose Switching Device Applications
More results

Mô tả tương tự - MCH3376

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
BSS84LT1 ONSEMI-BSS84LT1_16 Datasheet
110Kb / 4P
   Power MOSFET Single P-Channel
October, 2016 ??Rev. 9
CPH3351 ONSEMI-CPH3351 Datasheet
403Kb / 5P
   Single P-Channel Power MOSFET
March 2015 - Rev. 2
CPH6337 ONSEMI-CPH6337 Datasheet
484Kb / 5P
   Single P-Channel Power MOSFET
September 2015 - Rev. 2
MCH3374 ONSEMI-MCH3374 Datasheet
486Kb / 5P
   Single P-Channel Power MOSFET
July 2015 - Rev. 2
MCH5839 ONSEMI-MCH5839 Datasheet
675Kb / 6P
   Single P-Channel Power MOSFET
August 2015 - Rev. 1
SFT1341 ONSEMI-SFT1341 Datasheet
353Kb / 6P
   Single P-Channel Power MOSFET
September, 2014
logo
Unisonic Technologies
UT2955 UTC-UT2955_15 Datasheet
234Kb / 4P
   SINGLE P-CHANNEL POWER MOSFET
logo
ON Semiconductor
CPH3348 ONSEMI-CPH3348 Datasheet
487Kb / 5P
   Single P-Channel Power MOSFET
July 2015 - Rev. 2
CPH3360 ONSEMI-CPH3360 Datasheet
547Kb / 5P
   Single P-Channel Power MOSFET
July 2015 - Rev. 2
SCH1345 ONSEMI-SCH1345 Datasheet
546Kb / 5P
   Single P-Channel Power MOSFET
November 2015 - Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com