công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMSF10N03ZR2 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MMSF10N03ZR2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MMSF10N03ZR2 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MMSF10N03ZR2 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MMSF10N03ZR2 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MMSF10N03ZR2 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MMSF10N03ZR2 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MMSF10N03ZR2 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MMSF10N03ZR2 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MMSF10N03ZR2 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MMSF10N03ZR2 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MMSF10N03ZR2 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
MMSF10N03Z
http://onsemi.com
3
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TC = 25°C unless otherwise noted)
Characteristic
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
OFF CHARACTERISTICS
Drain−to−Source Breakdown Voltage
(Cpk ≥ 2.0) (Notes 4 & 6)
(VGS = 0 Vdc, ID = 0.25 mAdc)
Temperature Coefficient (Positive)
V(BR)DSS
30
65
Vdc
mV/°C
Zero Gate Voltage Drain Current
(VDS = 30 Vdc, VGS = 0 Vdc)
(VDS = 30 Vdc, VGS = 0 Vdc, TJ = 125°C)
IDSS
1.0
10
μAdc
Gate−Body Leakage Current (VGS = ± 20 Vdc, VDS = 0 Vdc)
IGSS
3.0
μAdc
ON CHARACTERISTICS(1)
Gate Threshold Voltage
(Cpk ≥ 2.0) (Notes 4 & 6)
(VDS = VGS, ID = 0.25 mAdc)
Threshold Temperature Coefficient (Negative)
VGS(th)
1.0
1.2
3.5
1.7
Vdc
mV/°C
Static Drain−to−Source On−Resistance
(Cpk ≥ 2.0) (Notes 4 & 6)
(VGS = 10 Vdc, ID = 10 Adc)
(VGS = 4.5 Vdc, ID = 5.0 Adc)
RDS(on)
10
13
13
18
Forward Transconductance (VDS = 15 Vdc, ID = 5.0 Adc) (Note 4)
gFS
7.0
13
Mhos
DYNAMIC CHARACTERISTICS
Input Capacitance
(VDS = 25 Vdc, VGS = 0 Vdc,
f = 1.0 MHz)
Ciss
720
1010
pF
Output Capacitance
Coss
570
800
Transfer Capacitance
Crss
78
110
SWITCHING CHARACTERISTICS (Note 5)
Turn−On Delay Time
(VDD = 25 Vdc, ID = 1.0 Adc,
VGS = 10 Vdc,
RG = 6.0 Ω) (Note 4)
td(on)
35
70
ns
Rise Time
tr
105
210
Turn−Off Delay Time
td(off)
970
1940
Fall Time
tf
550
1100
Gate Charge
See Figure 8
(VDS = 15 Vdc, ID = 2.0 Adc,
VGS = 10 Vdc) (Note 4)
QT
46
64
nC
Q1
3.8
Q2
11
Q3
8.1
SOURCE−DRAIN DIODE CHARACTERISTICS
Forward On−Voltage
(IS = 10 Adc, VGS = 0 Vdc) (Note 4)
(IS = 10 Adc, VGS = 0 Vdc,
TJ = 125°C)
VSD
0.80
0.70
1.1
Vdc
Reverse Recovery Time
(IS = 2.3 Adc, VGS = 0 Vdc,
dIS/dt = 100 A/μs) (Note 4)
trr
460
ns
ta
180
tb
280
Reverse Recovery Stored Charge
QRR
4.2
μC
4. Pulse Test: Pulse Width ≤ 300 μs, Duty Cycle ≤ 2%.
5. Switching characteristics are independent of operating junction temperatures.
6. Reflects typical values.
Cpk =
Max limit − Typ
3 x SIGMA


Số phần tương tự - MMSF10N03ZR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MMSF10N03Z MOTOROLA-MMSF10N03Z Datasheet
196Kb / 10P
   SINGLE TMOS POWER MOSFET 10 AMPERES 30 VOLTS
More results

Mô tả tương tự - MMSF10N03ZR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NTP35N15G ONSEMI-NTP35N15G Datasheet
161Kb / 7P
   Power MOSFET Power MOSFET
May, 2010 ??Rev. 4
NTMS4937N ONSEMI-NTMS4937N Datasheet
142Kb / 5P
   Power MOSFET Power MOSFET
September, 2009 ??Rev. 0
logo
Fuji Electric
2SK2052-R FUJI-2SK2052-R Datasheet
146Kb / 10P
   Power MOSFET
2SK2100-01MR FUJI-2SK2100-01MR Datasheet
159Kb / 11P
   Power MOSFET
2SK1390-R FUJI-2SK1390-R Datasheet
341Kb / 10P
   Power MOSFET
2SK2849-01L FUJI-2SK2849-01L Datasheet
224Kb / 12P
   Power MOSFET
logo
International Rectifier
IRLIZ44N IRF-IRLIZ44N Datasheet
105Kb / 8P
   Power MOSFET
logo
Fuji Electric
2SK3523-01R FUJI-2SK3523-01R Datasheet
356Kb / 19P
   POWER MOSFET
2SK903 FUJI-2SK903 Datasheet
161Kb / 10P
   POWER MOSFET
logo
Torex Semiconductor
XP135A1145SR TOREX-XP135A1145SR Datasheet
66Kb / 5P
   POWER MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
CMT10N40 ETC1-CMT10N40 Datasheet
158Kb / 5P
   POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com