công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LB11847 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện LB11847
Giải thích chi tiết về linh kiện  Stepping Motor Driver
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

LB11847 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - ON Semiconductor

Back Button LB11847 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor LB11847 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor LB11847 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor LB11847 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor LB11847 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor LB11847 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor LB11847 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor LB11847 Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor LB11847 Datasheet HTML 14Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
LB11847
No.6183-10/15
Composite Vectors of Set Current (1 step normalized to 90
°)
No.
θ
Rotation angles
Composite vectors
0
θ0
100.0
1
θ1
9.87°
101.5
2
θ2
14.6°
103.35
3
θ3
20.0°
101.78
4
θ4
25.5°
101.12
5
θ5
30.96°
101.4
6
θ6
36.38°
102.61
7
θ7
41.63°
104.7
8
θ8
45.0°
104.5
9
θ9
48.37°
104.7
10
θ10
53.62°
102.61
11
θ11
59.04°
101.4
12
θ12
64.5°
101.12
13
θ13
70.0°
101.78
14
θ14
75.4°
103.35
15
θ15
80.13°
101.5
16
θ16
90.0°
100.0
* Rotation angle and composite spectrum are calculated values.
Phase B
IOUT
Phase A
IOUT
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Sequence No.


Số phần tương tự - LB11847

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LB11847 SANYO-LB11847 Datasheet
112Kb / 16P
   PWM Current Control Type Stepping Motor Driver
LB11847 SANYO-LB11847 Datasheet
172Kb / 15P
   PWM Current Control Type Stepping Motor Driver
LB11847 SANYO-LB11847_08 Datasheet
172Kb / 15P
   PWM Current Control Type Stepping Motor Driver
More results

Mô tả tương tự - LB11847

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA6845FS ROHM-BA6845FS Datasheet
72Kb / 6P
   Stepping motor driver
BD6775EFV ROHM-BD6775EFV Datasheet
83Kb / 3P
   Stepping Motor Driver
BA6846FV-E2 ROHM-BA6846FV-E2 Datasheet
90Kb / 6P
   Stepping motor driver
logo
ON Semiconductor
SKT672-040-E ONSEMI-SKT672-040-E Datasheet
203Kb / 19P
   Stepping Motor Driver
June, 2013
SKT672-080-E ONSEMI-SKT672-080-E Datasheet
182Kb / 18P
   Stepping Motor Driver
June, 2013
LB1945H ONSEMI-LB1945H Datasheet
85Kb / 7P
   Stepping Motor Driver
June, 2013
logo
Rohm
BD63621MUV ROHM-BD63621MUV Datasheet
1Mb / 29P
   Stepping Motor Driver
logo
Fairchild Semiconductor
KA3100D FAIRCHILD-KA3100D Datasheet
163Kb / 8P
   Stepping Motor Driver
logo
ON Semiconductor
SKT672-060-E ONSEMI-SKT672-060-E Datasheet
198Kb / 19P
   Stepping Motor Driver
June, 2013
logo
Sanken electric
SI-7200E SANKEN-SI-7200E Datasheet
324Kb / 4P
   STEPPING MOTOR DRIVER
logo
ON Semiconductor
LB11946 ONSEMI-LB11946 Datasheet
127Kb / 14P
   Stepping Motor Driver
June, 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com