công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM6611EAH bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Nippon Precision Circuits Inc

tên linh kiện SM6611EAH
Giải thích chi tiết về linh kiện  Miniature High-Precision Temperature Switch IC
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NPC [Nippon Precision Circuits Inc]
Trang chủ  http://www.npc.co.jp/en
Logo NPC - Nippon Precision Circuits Inc

SM6611EAH bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Nippon Precision Circuits Inc

  SM6611EAH Datasheet HTML 1Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6611EAH Datasheet HTML 2Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6611EAH Datasheet HTML 3Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6611EAH Datasheet HTML 4Page - Nippon Precision Circuits Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SM6611 series
NIPPON PRECISION CIRCUITS—3
SPECIFICATIONS
Absolute Maximum Ratings
VSS = 0V
Recommended Operating Conditions
VSS = 0V
DC Characteristics
VDD = 2.4 to 12V, VSS = 0V, Ta = −20 to 100°C unless otherwise noted
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Supply voltage range
VDD
−0.3 to 15
V
Power dissipation
PD
2.5
mW
Storage temperature range
TSTG
−40 to 125
°C
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Supply voltage range
VDD
2.4 to 12
V
Operating temperature range
TOPR
−20 to 100
°C
Parameter
Symbol
Condition
Rating
Unit
min
typ
max
Supply voltage
VDD
2.4
12
V
Current consumption
IDD
30
100
µA
LOW-level output voltage
VOL
ISINK = 1mA, VDD > 2.4V
0.3
V
ISINK = 3mA, VDD > 4V
0.4
V
HIGH-level output voltage
VOH
CMOS output (SM6611
×BH),
ISOURCE = 0.5mA, VDD > 2.4V
VDD − 1.0
V
Open-drain output maximum voltage
VOMAX
Open-drain output (SM6611
×AH)
12
V
Open-drain output leakage current
ILEAK
VDD = 2.4V, VOUT = 12V, (SM6611×AH)
−1
+1
µA
Output switch temperature accuracy
∆TTH
45 to 95
°C
−3–
+3
°C
Hysteresis temperature
THYST
–10–
°C


Số phần tương tự - SM6611EAH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nippon Precision Circui...
SM6610 NPC-SM6610 Datasheet
106Kb / 7P
   CMOS Monolithic Analog Output Temperature Sensor IC
SM6610AD NPC-SM6610AD Datasheet
84Kb / 6P
   CMOS Monolithic Temperature Sensor IC
SM6610AH NPC-SM6610AH Datasheet
84Kb / 6P
   CMOS Monolithic Temperature Sensor IC
SM6610AH NPC-SM6610AH Datasheet
106Kb / 7P
   CMOS Monolithic Analog Output Temperature Sensor IC
SM6610BD NPC-SM6610BD Datasheet
84Kb / 6P
   CMOS Monolithic Temperature Sensor IC
More results

Mô tả tương tự - SM6611EAH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zentrum Mikroelektronik...
TSIC ZMD-TSIC Datasheet
261Kb / 2P
   High Precision Temperature Sensor IC
logo
Honeywell Solid State E...
914CE1-3 HONEYWELL-914CE1-3 Datasheet
42Kb / 1P
   MINIATURE PRECISION LINIT SWITCH
logo
E+E Elektronik Ges.m.b....
EE08 EPLUSE-EE08 Datasheet
1Mb / 8P
   High-Precision Miniature Humidity and Temperature Probe
10-2023
logo
Seiko Instruments Inc
S-5844A50DB-M5T1U3 SII-S-5844A50DB-M5T1U3 Datasheet
1Mb / 28P
   TEMPERATURE SWITCH IC
S-5840BAG-M5T1X SII-S-5840BAG-M5T1X Datasheet
896Kb / 15P
   TEMPERATURE SWITCH IC
S-5841 SII-S-5841 Datasheet
588Kb / 25P
   TEMPERATURE SWITCH IC
S-5841A55D-M5T1X SII-S-5841A55D-M5T1X Datasheet
1Mb / 26P
   TEMPERATURE SWITCH IC
S-5843AC0DC-M5T1Y SII-S-5843AC0DC-M5T1Y Datasheet
1Mb / 21P
   TEMPERATURE SWITCH IC
logo
Allegro MicroSystems
APS11200 ALLEGRO-APS11200 Datasheet
1Mb / 14P
   High-Temperature Precision Hall-Effect Switch
logo
Seiko Instruments Inc
S5843A SII-S5843A Datasheet
478Kb / 21P
   TEMPERATURE SWITCH IC (THERMOSTAT IC)
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com