công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1SV234-TB-E bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện 1SV234-TB-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  PIN Diode
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

1SV234-TB-E bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  1SV234-TB-E Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor 1SV234-TB-E Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor 1SV234-TB-E Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor 1SV234-TB-E Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor 1SV234-TB-E Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor 1SV234-TB-E Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
1SV234
No.3089-2/6
Electrical Characteristics at Ta=25°C
Parameter
Symbol
Conditions
Ratings
Unit
min
typ
max
Reverse Voltage
VR
IR=10μA50
V
Reverse Current
IR
VR=50V
0.1
μA
Forward Voltage
VF
IF=50mA
0.95
V
Interterminal Capacitance
C
VR=50V, f=1MHz
0.23
pF
Series Resistance
rs
IF=10mA, f=100MHz
5
Ω
Note : The specifications shown above are for each individual diode.
Ordering Information
Device
Package
Shipping
memo
1SV234-TB-E
CP
3,000pcs./reel
Pb Free


Số phần tương tự - 1SV234-TB-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
1SV234 SANYO-1SV234 Datasheet
66Kb / 3P
   PIN Diode for VHF, UHF, AGC Applications
logo
Guangdong Kexin Industr...
1SV234 KEXIN-1SV234 Datasheet
36Kb / 1P
   PIN Diode for VHF,UHF,AGC USE Applications
logo
NXP Semiconductors
1SV234 NXP-1SV234 Datasheet
9Mb / 130P
   RF Manual 16th edition
June 2012
logo
Sanyo Semicon Device
1SV234 SANYO-1SV234 Datasheet
355Kb / 6P
   PIN Diode for VHF, UHF, AGC Applications
1SV234 SANYO-1SV234_12 Datasheet
355Kb / 6P
   PIN Diode for VHF, UHF, AGC Applications
More results

Mô tả tương tự - 1SV234-TB-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
SDP510D AUK-SDP510D Datasheet
46Kb / 3P
   Pin Diode
SDP510WMU AUK-SDP510WMU Datasheet
44Kb / 3P
   Pin Diode
logo
Microsemi Corporation
UM2300 MICROSEMI-UM2300 Datasheet
185Kb / 5P
   PIN DIODE
logo
Rohm
RN142S ROHM-RN142S Datasheet
43Kb / 3P
   PIN diode
logo
AUK corp
SDP510WMUF AUK-SDP510WMUF Datasheet
45Kb / 3P
   Pin Diode
logo
Microsemi Corporation
UM6000 MICROSEMI-UM6000 Datasheet
221Kb / 4P
   PIN DIODE
logo
Torex Semiconductor
1106_XB15A402 TOREX-1106_XB15A402 Datasheet
103Kb / 2P
   PIN DIODE
logo
Solid States Devices, I...
RC0130A SSDI-RC0130A_15 Datasheet
137Kb / 2P
   PIN DIODE
logo
Rohm
RN142GT2R ROHM-RN142GT2R Datasheet
114Kb / 3P
   PIN diode
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BAP64-04W JIANGSU-BAP64-04W Datasheet
650Kb / 5P
   Pin Diode
logo
Rohm
RN242CST2RA ROHM-RN242CST2RA Datasheet
330Kb / 5P
   PIN diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com